データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

G-10-NEGRO データシート(PDF) 1 Page - AG Electronica

部品番号 G-10-NEGRO
部品情報  GABINETE G NEGRO 111.25 x 82.55 x 22.48mm
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  AGELECTRONICA [AG Electronica]
ホームページ  https://www.agelectronica.com/
Logo AGELECTRONICA - AG Electronica

G-10-NEGRO データシート(HTML) 1 Page - AG Electronica

  G-10-NEGRO Datasheet HTML 1Page - AG Electronica G-10-NEGRO Datasheet HTML 2Page - AG Electronica G-10-NEGRO Datasheet HTML 3Page - AG Electronica G-10-NEGRO Datasheet HTML 4Page - AG Electronica  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
http://www.agelectronica.com
http://www.agelectronica.com
G-10-NEGRO: GABINETE G NEGRO 111.25 x 82.55 x 22.48mm
Descripción
Gabinete para dar protección a circuitos impresos, este modelo tipo caja es adecuado para
cajas de empotrar (no incluida), ya que cuenta con una bandeja de montaje y una cubierta
cosmética que se bloquean al unirlas otorgando protección y seguridad al circuito.
Especificaciones
Material
ABS
Rango de inflamabilidad
UL 94HB
Número de piezas
2
Refuerzos de montaje para
circuitos impresos
Si
Facia personalizable de la
cubierta
Si


同様の部品番号 - G-10-NEGRO

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
G-10 VISHAY-G-10 Datasheet
192Kb / 3P
Wirewound Resistors, Military, MIL-PRF-26 Qualified, Type RW, Precision Power, Silicone Coated
Revision: 22-Mar-06
logo
Formosa MS
G-100 FORMOSA-G-100 Datasheet
2Mb / 1P
AC?득틦 LED?됧폊?롦Æ?
More results

同様の説明 - G-10-NEGRO

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Advanced Crystal Techno...
OX570 ACT-OX570 Datasheet
370Kb / 3P
Low G?릗ensitivity, Sine wave, 25.8 x 25.8 x 12.7mm, Through hole device
01/06/2017
logo
Silicon Touch Technolog...
DM621 SITI-DM621 Datasheet
1Mb / 22P
4 x 3(R/G/B) Output Channels
logo
Integrated Device Techn...
IDT723622 IDT-IDT723622 Datasheet
294Kb / 26P
CMOS SyncBiFIFOO 256 x 36 x 2, 512 x 36 x 2, 1024 x 36 x 2
logo
Renesas Technology Corp
IDT723622 RENESAS-IDT723622 Datasheet
370Kb / 25P
CMOS SyncBiFIFOTM 256 x 36 x 2, 512 x 36 x 2, 1,024 x 36 x 2
FEBRUARY 2015
logo
Integrated Device Techn...
IDT72V3622 IDT-IDT72V3622 Datasheet
217Kb / 29P
3.3 VOLT CMOS SyncBiFIFO 256 x 36 x 2 512 x 36 x 2 1,024 x 36 x 2
logo
STANLEY ELECTRIC CO.,LT...
THG1111C-0005-TR STANLEY-THG1111C-0005-TR Datasheet
660Kb / 22P
Outer Dimension 1.6 x 0.8 x 0.7mm( L x W x H )
logo
Bel Fuse Inc.
MBC300 BEL-MBC300 Datasheet
929Kb / 7P
5.0 x 3.0 x 1.5 in (127.0 x 76.2 x 38.1 mm)
logo
Renesas Technology Corp
IDT72V3622 RENESAS-IDT72V3622 Datasheet
385Kb / 30P
3.3 VOLT CMOS SyncBiFIFOTM 256 x 36 x 2 512 x 36 x 2 1,024 x 36 x 2
FEBRUARY 2015
logo
AAEON Technology
BP-204SA-P2 AAEON-BP-204SA-P2 Datasheet
597Kb / 1P
ISA x 4, APCI x 2, PCI x 2
logo
Integrated Device Techn...
IDT72201 IDT-IDT72201 Datasheet
199Kb / 19P
CMOS SyncFIFO 64 X 9, 256 x 9, 512 x 9, 1024 X 9, 2048 X 9 and 4096 x 9
IDT72605 IDT-IDT72605 Datasheet
209Kb / 20P
CMOS SyncBiFIFOO 256 x 18 x 2 and 512 x 18 x 2
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com