データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

ISD1760PY データシート(PDF) 21 Page - Winbond

部品番号 ISD1760PY
部品情報  Multi-Message Single-Chip Voice Record & Playback Devices
PDF  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  WINBOND [Winbond]
ホームページ  http://www.winbond.com
Logo WINBOND - Winbond

ISD1760PY データシート(HTML) 21 Page - Winbond

Back Button ISD1760PY Datasheet HTML 16Page - Winbond ISD1760PY Datasheet HTML 17Page - Winbond ISD1760PY Datasheet HTML 18Page - Winbond ISD1760PY Datasheet HTML 19Page - Winbond ISD1760PY Datasheet HTML 20Page - Winbond ISD1760PY Datasheet HTML 21Page - Winbond ISD1760PY Datasheet HTML 22Page - Winbond ISD1760PY Datasheet HTML 23Page - Winbond ISD1760PY Datasheet HTML 24Page - Winbond  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 21 / 24 page
background image
ISD1700 SERIES
Publication Release Date: January 23, 2007
- 21 -
Revision 1.3-S2
11.3 28-LEAD 600-MIL PLASTIC DUAL INLINE PACKAGE (PDIP)
Plastic Dual Inline Package (PDIP) (P) Dimensions
INCHES
MILLIMETERS
Min
Nom
Max
Min
Nom
Max
A
1.445
1.450
1.455
36.70
36.83
36.96
B1
0.150
3.81
B2
0.065
0.070
0.075
1.65
1.78
1.91
C1
0.600
0.625
15.24
15.88
C2
0.530
0.540
0.550
13.46
13.72
13.97
D
0.19
4.83
D1
0.015
0.38
E
0.125
0.135
3.18
3.43
F
0.015
0.018
0.022
0.38
0.46
0.56
G
0.055
0.060
0.065
1.40
1.52
1.65
H
0.100
2.54
J
0.008
0.010
0.012
0.20
0.25
0.30
S
0.070
0.075
0.080
1.78
1.91
2.03
0
15°
15°
11.4 DIE INFORMATION
For die info, please contact the local Winbond Sales Representatives.


同様の部品番号 - ISD1760PY

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
SYC Electronica
ISD1760P SYC-ISD1760P Datasheet
377Kb / 24P
Multi-Message Single-Chip Voice Record & Playback Devices
More results

同様の説明 - ISD1760PY

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
List of Unclassifed Man...
ISD1100 ETC-ISD1100 Datasheet
265Kb / 24P
SINGLE CHIP VOICE RECORD / PLAYBACK DEVICES
logo
Winbond
ISD1700A WINBOND-ISD1700A Datasheet
360Kb / 31P
Multi-Message Single-Chip Voice Record&Playback Devices
logo
List of Unclassifed Man...
ISD1964SYI ETC2-ISD1964SYI Datasheet
499Kb / 29P
SINGLE-CHIP, MULTIPLE-MESSAGE VOICE RECORD/PLAYBACK DEVICE
logo
Nuvoton Technology Corp...
ISD14B00 NUVOTON-ISD14B00 Datasheet
993Kb / 27P
SINGLE-CHIP, MULTIPLE-MESSAGE VOICE RECORD/PLAYBACK DEVICE
ISD18B00 NUVOTON-ISD18B00 Datasheet
610Kb / 20P
SINGLE-CHIP, SINGLE-MESSAGE VOICE RECORD/PLAYBACK DEVICE
ISD1700 NUVOTON-ISD1700 Datasheet
990Kb / 23P
Multi-Message Single-Chip Voice Record & Playback Devices
ISD1900 NUVOTON-ISD1900 Datasheet
954Kb / 29P
SINGLE-CHIP, MULTIPLE-MESSAGE VOICE RECORD/PLAYBACK DEVICE
logo
Generalplus Technology ...
GPCR03B GENERALPLUS-GPCR03B Datasheet
162Kb / 7P
SINGLE-CHIP VOICE RECORD/PLAYBACK DEVICES
GPCR06B GENERALPLUS-GPCR06B Datasheet
180Kb / 12P
SINGLE-CHIP VOICE RECORD/PLAYBACK DEVICES
GPCR20A GENERALPLUS-GPCR20A Datasheet
266Kb / 12P
SINGLE-CHIP VOICE RECORD/PLAYBACK DEVICES
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com