| データシートサーチシステム |
|
STM32H562AI データシート(PDF) 104 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32H562AI データシート(HTML) 104 Page - STMicroelectronics |
|
104 / 270 page ![]() B PB0 - TIM1_CH2N TIM3_CH3 TIM8_CH2N - - OCTOSPI1_IO1 USART11_CK PB1 - TIM1_CH3N TIM3_CH4 TIM8_CH3N - - OCTOSPI1_IO0 - PB2 RTC_OUT2 - SAI1_D1 TIM8_CH4N SPI1_RDY LPTIM1_CH1 SAI1_SD_A SPI3_MOSI/ I2S3_SDO PB3 JTDO/TRACE SWO TIM2_CH2 - - I2C2_SDA SPI1_SCK/I2S1_CK SPI3_SCK/I2S3_ CK UART12_CTS/ UART12_NSS PB4 NJTRST TIM16_BKIN TIM3_CH1 OCTOSPI1_CLK LPTIM1_CH2 SPI1_MISO/I2S1_SDI SPI3_MISO/I2S3 _SDI SPI2_NSS/ I2S2_WS PB5 - TIM17_BKIN TIM3_CH2 OCTOSPI1_NCLK I2C1_SMBA SPI1_MOSI/I2S1_SDO I2C4_SMBA SPI3_MOSI/ I2S3_SDO PB6 - TIM16_CH1N TIM4_CH1 I3C1_SCL I2C1_SCL HDMI_CEC I2C4_SCL USART1_TX PB7 - TIM17_CH1N TIM4_CH2 I3C1_SDA I2C1_SDA - I2C4_SDA USART1_RX PB8 - TIM16_CH1 TIM4_CH3 I3C1_SCL I2C1_SCL SPI4_RDY I2C4_SCL SDMMC1_CKIN PB9 - TIM17_CH1 TIM4_CH4 I3C1_SDA I2C1_SDA SPI2_NSS/I2S2_WS I2C4_SDA SDMMC1_CDIR PB10 - TIM2_CH3 LPTIM3_CH1 LPTIM2_IN1 I2C2_SCL SPI2_SCK/I2S2_CK - USART3_TX PB11 - TIM2_CH4 - LPTIM2_ETR I2C2_SDA SPI2_RDY SPI4_RDY USART3_RX PB12 - TIM1_BKIN - OCTOSPI1_NCLK I2C2_SDA SPI2_NSS/I2S2_WS UCPD1_FRSTX USART3_CK PB13 - TIM1_CH1N LPTIM3_IN1 LPTIM2_CH1 I2C2_SMBA SPI2_SCK/I2S2_CK - USART3_CTS/ USART3_NSS PB14 - TIM1_CH2N TIM12_CH1 TIM8_CH2N USART1_TX SPI2_MISO/I2S2_SDI - USART3_RTS/ USART3_DE PB15 RTC_REFIN TIM1_CH3N TIM12_CH2 TIM8_CH3N USART1_RX SPI2_MOSI/I2S2_SDO - USART11_CTS/ USART11_NSS Table 15. Alternate functions AF0 to AF7(1) (continued) Port AF0 AF1 AF2 AF3 AF4 AF5 AF6 AF7 SYS LPTIM1/ TIM1/2/16/17 LPTIM3/ PDM_SAI1/ TIM3/4/5/12/15 I3C1/LPTIM2/3/ LPUART1/ OCTOSPI/TIM1/8 CEC/DCMI/ I2C1/2/3/4/ LPTIM1/2/SPI1/ I2S1/TIM15/ USART1 CEC/I3C1/LPTIM1/ SPI1/I2S1/SPI2/I2S2/ SPI3/I2S3/SPI4/5/6 I2C4/OCTOSPI/ SAI1/SPI3/I2S3/ SPI4/UART4/12/ USART10/ USB_PD SDMMC1/SPI2/ I2S2/SPI3/I2S3/ SPI6/UART7/8/12 /USART1/2/3/6/ 10/11 |