| データシートサーチシステム |
|
STM32H563RG データシート(PDF) 109 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32H563RG データシート(HTML) 109 Page - STMicroelectronics |
|
109 / 270 page ![]() G PG0 - - - - - - - - PG1 - - - - - - - SPI2_MOSI/ I2S2_SDO PG2 - - - TIM8_BKIN - - - UART12_RX PG3 - - - TIM8_BKIN2 - - - UART12_TX PG4 - TIM1_BKIN2 - - - - - - PG5 - TIM1_ETR - - - - - - PG6 - TIM17_BKIN - I3C1_SDA I2C4_SDA SPI1_RDY - - PG7 - - SAI1_CK2 I3C1_SCL I2C4_SCL - SAI1_MCLK_A USART6_CK PG8 - - - TIM8_ETR - SPI6_NSS - USART6_RTS/ USART6_DE PG9 - - - - - SPI1_MISO/I2S1_SDI - USART6_RX PG10 - - - - - SPI1_NSS/I2S1_WS - - PG11 - LPTIM1_IN2 - - - SPI1_SCK/I2S1_CK USART10_RX USART11_RTS/ USART11_DE PG12 - LPTIM1_IN1 - - PSSI_D15 SPI6_MISO USART10_TX USART6_RTS/ USART6_DE PG13 TRACED0 LPTIM1_CH1 - - - SPI6_SCK USART10_CTS/ USART10_NSS USART6_CTS/ USART6_NSS PG14 TRACED1 LPTIM1_ETR - - LPTIM1_CH2 SPI6_MOSI USART10_RTS/ USART10_DE USART6_TX PG15 - - - - - SPI4_RDY USART10_CK USART6_CTS/ USART6_NSS Table 15. Alternate functions AF0 to AF7(1) (continued) Port AF0 AF1 AF2 AF3 AF4 AF5 AF6 AF7 SYS LPTIM1/ TIM1/2/16/17 LPTIM3/ PDM_SAI1/ TIM3/4/5/12/15 I3C1/LPTIM2/3/ LPUART1/ OCTOSPI/TIM1/8 CEC/DCMI/ I2C1/2/3/4/ LPTIM1/2/SPI1/ I2S1/TIM15/ USART1 CEC/I3C1/LPTIM1/ SPI1/I2S1/SPI2/I2S2/ SPI3/I2S3/SPI4/5/6 I2C4/OCTOSPI/ SAI1/SPI3/I2S3/ SPI4/UART4/12/ USART10/ USB_PD SDMMC1/SPI2/ I2S2/SPI3/I2S3/ SPI6/UART7/8/12 /USART1/2/3/6/ 10/11 |