| データシートサーチシステム |
|
STM32H563IIK6 データシート(PDF) 119 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32H563IIK6 データシート(HTML) 119 Page - STMicroelectronics |
|
119 / 270 page ![]() H PH0 - - - - - - - EVENTOUT PH1 - - - - - - - EVENTOUT PH2 - OCTOSPI1_IO4 SAI2_SCK_B ETH_MII_CRS FMC_SDCKE0 - - EVENTOUT PH3 - OCTOSPI1_IO5 SAI2_MCLK_B ETH_MII_COL FMC_SDNE0 - - EVENTOUT PH4 - - - - - PSSI_D14 - EVENTOUT PH5 - - - - FMC_SDNWE - - EVENTOUT PH6 - - - ETH_MII_RXD2 FMC_SDNE1 DCMI_D8/PSSI_D8 - EVENTOUT PH7 - - - ETH_MII_RXD3 FMC_SDCKE1 DCMI_D9/PSSI_D9 - EVENTOUT PH8 - - - - - DCMI_HSYNC/ PSSI_DE -EVENTOUT PH9 - - - - - DCMI_D0/PSSI_D0 - EVENTOUT PH10 - - - - - DCMI_D1/PSSI_D1 - EVENTOUT PH11 - - - - - DCMI_D2/PSSI_D2 - EVENTOUT PH12 - - TIM8_CH4N - - DCMI_D3/PSSI_D3 - EVENTOUT PH13 UART4_TX FDCAN1_TX - - - DCMI_D3/PSSI_D3 - EVENTOUT PH14 UART4_RX FDCAN1_RX - - - DCMI_D4/PSSI_D4 - EVENTOUT PH15 - - - - - DCMI_D11/PSSI_D11 - EVENTOUT Table 16. Alternate functions AF8 to AF15(1) (continued) Port AF8 AF9 AF10 AF11 AF12 AF13 AF14 AF15 LPUART1/SAI2 /SDMMC1/SPI6 /UART4/5/8 FDCAN1/2/FMC [NAND16)/FMC [NORmux)/FMC [NOR_RAM)/ OCTOSPI/ SDMMC2/TIM13/14 CRS/FMC[NAND 16)/OCTOSPI/S AI2/SDMMC2/ TIM8/USB_PD ETH[MII/RMII)/ FMC[NAND16)/ OCTOSPI/ SDMMC2/ UART7/9/USB_PD FMC[NAND16)/ FMC[NORmux)/ FMC[NOR_RAM)/ FMC[SDRAM_16bit) /SDMMC1 DCMI/FMC[NAND16)/ FMC[NORmux)/ FMC[NOR_RAM)/ LPTIM5 LPTIM3/4/5/6/ TIM2/UART5 SYS |