| データシートサーチシステム |
|
STM32F412RGT7TR データシート(PDF) 196 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F412RGT7TR データシート(HTML) 196 Page - STMicroelectronics |
|
196 / 201 page ![]() Application block diagrams STM32F412xE/G 196/201 DocID028087 Rev 7 B.3 Display application example Figure 87. Display application example Note: 16 bit displays interfaces can be addressed with 100 and 144 pins packages. |