データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2SC4177W データシート(PDF) 2 Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited

部品番号 2SC4177W
部品情報  Silicon Epitaxial Planar Transistor
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  BILIN [Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited]
ホームページ  http://www.galaxycn.com
Logo BILIN - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited

2SC4177W データシート(HTML) 2 Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited

  2SC4177W Datasheet HTML 1Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited 2SC4177W Datasheet HTML 2Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited 2SC4177W Datasheet HTML 3Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited 2SC4177W Datasheet HTML 4Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
BL Galaxy Electrical
Production specification
Silicon Epitaxial Planar Transistor
2SC4177W
Document number: BL/SSSTF039
www.galaxycn.com
Rev.A
2
Parameter
Symbol
Test conditions
MIN TYP
MAX UNIT
Collector-base breakdown
voltage
V(BR)CBO
IC=100μA,IE=0
60
V
Collector-emitter breakdown
voltage
V(BR)CEO
IC=1mA,IB=0
50
V
Emitter-base breakdown voltage
V(BR)EBO
IE=100μA,IC=0
5
V
Collector cut-off current
ICBO
VCB=60V,IE=0
0.1
μA
Emitter cut-off current
IEBO
VEB=5V,IC=0
0.1
μA
DC current gain
hFE
VCE=6V,IC=1mA
90
200
600
Collector-emitter saturation
voltage
VCE(sat)
IC=100mA,IB=10mA
0.15
0.3
V
Base-emitter saturation voltage
VBE(sat)
IC=100mA,IB=10mA
0.86
1.0
V
Transition frequency
fT
VCE=6V, IE=-10mA
250
MHz
Collector output capacitance
Cob
VCB=6V,IE=0,f=1MHz
3.0
pF
CLASSIFICATION OF hFE
Range
90-180
135-270
200-400
300-600
Marking
L4
L5
L6
L7
TYPICAL CHARACTERISTICS @ Ta=25℃ unless otherwise specified


同様の部品番号 - 2SC4177W

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NEC
2SC4177 NEC-2SC4177 Datasheet
256Kb / 4P
AUDIO FREQUENCY GENERAL PURPOSE AMPLIFIER NPN SILICON EPITAXIAL TRANSISTOR
logo
Nanjing International G...
2SC4177 DGNJDZ-2SC4177 Datasheet
1Mb / 4P
SOT-323 Plastic-Encapsulate Transistors
logo
Guangdong Kexin Industr...
2SC4177 KEXIN-2SC4177 Datasheet
47Kb / 1P
NPN Silicon Epitaxia
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
2SC4177 SECOS-2SC4177 Datasheet
109Kb / 1P
NPN Plastic-Encapsulate Transistor
logo
Shenzhen Jin Yu Semicon...
2SC4177 HTSEMI-2SC4177 Datasheet
456Kb / 1P
TRANSISTOR (NPN)
More results

同様の説明 - 2SC4177W

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
SS8050W BILIN-SS8050W Datasheet
160Kb / 4P
Silicon Epitaxial Planar Transistor
STD123 BILIN-STD123 Datasheet
268Kb / 4P
Silicon Epitaxial Planar Transistor
2SC3356W BILIN-2SC3356W Datasheet
164Kb / 4P
Silicon Epitaxial Planar Transistor
2SC4081W BILIN-2SC4081W Datasheet
217Kb / 4P
Silicon Epitaxial Planar Transistor
2SC4097W BILIN-2SC4097W Datasheet
133Kb / 3P
Silicon Epitaxial Planar Transistor
2SD596 BILIN-2SD596 Datasheet
264Kb / 4P
Silicon Epitaxial Planar Transistor
KTA1298 BILIN-KTA1298 Datasheet
216Kb / 4P
Silicon Epitaxial Planar Transistor
2SB709A_0712 BILIN-2SB709A_0712 Datasheet
190Kb / 4P
Silicon Epitaxial Planar Transistor
2SC1654_0712 BILIN-2SC1654_0712 Datasheet
268Kb / 4P
Silicon Epitaxial Planar Transistor
2SC2411_0712 BILIN-2SC2411_0712 Datasheet
189Kb / 4P
Silicon Epitaxial Planar Transistor
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com