データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SMBT2907A データシート(PDF) 5 Page - Siemens Semiconductor Group

部品番号 SMBT2907A
部品情報  PNP Silicon Switching Transistor
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SIEMENS [Siemens Semiconductor Group]
ホームページ  http://www.siemens.com/
Logo SIEMENS - Siemens Semiconductor Group

SMBT2907A データシート(HTML) 5 Page - Siemens Semiconductor Group

  SMBT2907A Datasheet HTML 1Page - Siemens Semiconductor Group SMBT2907A Datasheet HTML 2Page - Siemens Semiconductor Group SMBT2907A Datasheet HTML 3Page - Siemens Semiconductor Group SMBT2907A Datasheet HTML 4Page - Siemens Semiconductor Group SMBT2907A Datasheet HTML 5Page - Siemens Semiconductor Group SMBT2907A Datasheet HTML 6Page - Siemens Semiconductor Group SMBT2907A Datasheet HTML 7Page - Siemens Semiconductor Group  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
SMBT 2907A
5
Semiconductor Group
Jan-22-1999
Total power dissipation
Ptot = f (TA*;TS)
* Package mounted on epoxy
Collector-base capacitance
CCB = f (VCB)
f = 1MHz
Transition frequency
fT = f (IC)
VCE = 5V
Permissible pulse load
Ptotmax / PtotDC = f (tp)


同様の部品番号 - SMBT2907A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Siemens Semiconductor G...
SMBT2907A SIEMENS-SMBT2907A Datasheet
178Kb / 6P
PNP Silicon Switching Transistors
logo
Infineon Technologies A...
SMBT2907A INFINEON-SMBT2907A Datasheet
141Kb / 7P
PNP Silicon Switching Transistor
Jun-12-2002
SMBT2907A INFINEON-SMBT2907A Datasheet
87Kb / 9P
PNP Silicon Switching Transistor Low collector-emitter saturation voltage
2007-04-26
SMBT2907A INFINEON-SMBT2907A Datasheet
542Kb / 9P
PNP Silicon Switching Transistor
2011-09-30
SMBT2907A INFINEON-SMBT2907A_07 Datasheet
87Kb / 9P
PNP Silicon Switching Transistor Low collector-emitter saturation voltage
2007-04-26
More results

同様の説明 - SMBT2907A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NTE Electronics
NTE106 NTE-NTE106 Datasheet
24Kb / 2P
Silicon PNP Transistor Switching Transistor
logo
ON Semiconductor
MMBT4403LT1 ONSEMI-MMBT4403LT1 Datasheet
147Kb / 8P
Switching Transistor(PNP Silicon)
September, 2004 ??Rev. 3
MPS3638A ONSEMI-MPS3638A Datasheet
215Kb / 8P
Switching Transistor(PNP Silicon)
1997
logo
Siemens Semiconductor G...
PZT3906 SIEMENS-PZT3906 Datasheet
119Kb / 5P
PNP Silicon Switching Transistor
SMBT4126 SIEMENS-SMBT4126 Datasheet
96Kb / 4P
PNP Silicon Switching Transistor
logo
Microsemi Corporation
2N2907ADIE MICROSEMI-2N2907ADIE Datasheet
44Kb / 2P
SWITCHING TRANSISTOR PNP SILICON
logo
Infineon Technologies A...
SMBT2907A INFINEON-SMBT2907A Datasheet
141Kb / 7P
PNP Silicon Switching Transistor
Jun-12-2002
logo
Microsemi Corporation
2N3250A MICROSEMI-2N3250A Datasheet
58Kb / 2P
PNP SILICON SWITCHING TRANSISTOR
logo
Zowie Technology Corpor...
MMBT4403GH ZOWIE-MMBT4403GH Datasheet
558Kb / 5P
Switching Transistor PNP Silicon
logo
ON Semiconductor
MMBT4403WT1 ONSEMI-MMBT4403WT1 Datasheet
177Kb / 6P
Switching Transistor PNP Silicon
March, 2005 ??Rev. 2
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com