| データシートサーチシステム |
|
PSD813F2 データシート(PDF) 104 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PSD813F2 データシート(HTML) 104 Page - STMicroelectronics |
|
104 / 110 page ![]() PSD835G2 PSD8XX Family 103 18.0 PSD835G2 Pin Assignments Pin No. Pin Assignments Pin No. Pin Assignments 1 PD2 41 PC0 2 PD3 42 PC1 3 AD0 43 PC2 4 AD1 44 PC3 5 AD2 45 PC4 6 AD3 46 PC5 7 AD4 47 PC6 8 GND 48 PC7 9VCC 49 GND 10 AD5 50 GND 11 AD6 51 PA0 12 AD7 52 PA1 13 AD8 53 PA2 14 AD9 54 PA3 15 AD10 55 PA4 16 AD11 56 PA5 17 AD12 57 PA6 18 AD13 58 PA7 19 AD14 59 CNTL0 20 AD15 60 CNTL1 21 PG0 61 PB0 22 PG1 62 PB1 23 PG2 63 PB2 24 PG3 64 PB3 25 PG4 65 PB4 26 PG5 66 PB5 27 PG6 67 PB6 28 PG7 68 PB7 29 VCC 69 VCC 30 GND 70 GND 31 PF0 71 PE0 32 PF1 72 PE1 33 PF2 73 PE2 34 PF3 74 PE3 35 PF4 75 PE4 36 PF5 76 PE5 37 PF6 77 PE6 38 PF7 78 PE7 39 RESET 79 PD0 40 CNTL2 80 PD1 80-Pin Plastic Thin Quad Flatpack (TQFP) (Package Type U) |