| データシートサーチシステム |
|
ORSPI4 データシート(PDF) 225 Page - Lattice Semiconductor |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ORSPI4 データシート(HTML) 225 Page - Lattice Semiconductor |
|
225 / 263 page ![]() Lattice Semiconductor ORCA ORSPI4 Data Sheet 225 K17 0 (TL) - VDDIO1 VDDIO1 - - K18 0 (TL) - VDDIO1 VDDIO1 - - AF15 0 (TL) - VDDIO5 VDDIO5 - - AF16 0 (TL) - VDDIO5 VDDIO5 - - AF17 0 (TL) - VDDIO5 VDDIO5 - - AF18 0 (TL) - VDDIO5 VDDIO5 - - AF19 0 (TL) - VDDIO5 VDDIO5 - - AF20 0 (TL) - VDDIO5 VDDIO5 - - AF21 0 (TL) - VDDIO5 VDDIO5 - - AG19 0 (TL) - VDDIO5 VDDIO5 - - AG20 0 (TL) - VDDIO5 VDDIO5 - - AG21 0 (TL) - VDDIO5 VDDIO5 - - AC7 0 (TL) - VDDIO6 VDDIO6 - - AD7 0 (TL) - VDDIO6 VDDIO6 - - AE7 0 (TL) - VDDIO6 VDDIO6 - - AF10 0 (TL) - VDDIO6 VDDIO6 - - AF11 0 (TL) - VDDIO6 VDDIO6 - - AF12 0 (TL) - VDDIO6 VDDIO6 - - AF13 0 (TL) - VDDIO6 VDDIO6 - - AF14 0 (TL) - VDDIO6 VDDIO6 - - AF8 0 (TL) - VDDIO6 VDDIO6 - - AF9 0 (TL) - VDDIO6 VDDIO6 - - AA7 0 (TL) - VDDIO7 VDDIO7 - - AB7 0 (TL) - VDDIO7 VDDIO7 - - R7 0 (TL) - VDDIO7 VDDIO7 - - T7 0 (TL) - VDDIO7 VDDIO7 - - U6 0 (TL) - VDDIO7 VDDIO7 - - U7 0 (TL) - VDDIO7 VDDIO7 - - V6 0 (TL) - VDDIO7 VDDIO7 - - V7 0 (TL) - VDDIO7 VDDIO7 - - W7 0 (TL) - VDDIO7 VDDIO7 - - Y7 0 (TL) - VDDIO7 VDDIO7 - - B5 - - NC - - D5 - - NC - - C34 - - NC - - D4 - - NC - - D3 - - NC - - D2 - - NC - - E5 - - NC - - E4 - - NC - - E3 - - NC - - E2 - - NC - - E1 - - NC - - Table 86. 1156 fpBGA Pin Table (Continued) F1156 Ball VDDIO Bank VREF Group I/O Pin Description Additional Function F1156 Pair |