| データシートサーチシステム |
|
ADE3800SXL データシート(PDF) 131 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ADE3800SXL データシート(HTML) 131 Page - STMicroelectronics |
|
131 / 138 page ![]() 131/138 ADE3800 Package Mechanical Data E 16.000 0.623 E1 14.000 0.551 E2 3.9 0.154 e 0.500 0.020 L 0.600 0.450 0.750 0.024 0.0178 0.030 L1 1.000 0.040 K 0.000 7.000 0.000 0.275 Dimensions (mm) Dimensions (inches) Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. |