データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

4250 データシート(PDF) 37 Page - Renesas Technology Corp

部品番号 4250
部品情報  SINGLE-CHIP 4-BIT CMOS MICROCOMPUTER
Download  59 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  RENESAS [Renesas Technology Corp]
ホームページ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

4250 データシート(HTML) 37 Page - Renesas Technology Corp

Back Button 4250 Datasheet HTML 33Page - Renesas Technology Corp 4250 Datasheet HTML 34Page - Renesas Technology Corp 4250 Datasheet HTML 35Page - Renesas Technology Corp 4250 Datasheet HTML 36Page - Renesas Technology Corp 4250 Datasheet HTML 37Page - Renesas Technology Corp 4250 Datasheet HTML 38Page - Renesas Technology Corp 4250 Datasheet HTML 39Page - Renesas Technology Corp 4250 Datasheet HTML 40Page - Renesas Technology Corp 4250 Datasheet HTML 41Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 37 / 59 page
background image
36
MITSUBISHI MICROCOMPUTERS
4250 Group
SINGLE-CHIP 4-BIT CMOS MICROCOMPUTER
Instruction code
Function
Mnemonic
Hexadecimal
notation
Parameter
Type of
instructions
D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
(A)
← (B)
(B)
← (A)
(A)
← (Y)
(Y)
← (A)
(E7–E4)
← (B) (E3–E0) ← (A)
(B)
← (E7–E4) (A) ← (E3–E0)
(DR2–DR0)
← (A2–A0)
(X)
← x, x = 0 to 3
(Y)
← y, y = 0 to 15
(Y)
← (Y) + 1
(Y)
← (Y) – 1
TAB
TBA
TAY
TYA
TEAB
TABE
TDA
LXY x, y
INY
DEY
01
E
00
E
01
F
00
C
01
A
02
A
02
9
0C
y
+x
01
3
01
7
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
000011110
000001110
000011111
000001100
000011010
000101010
000101001
011x1
x0
y3
y2
y1
y0
000010011
000010111
MACHINE INSTRUCTIONS


同様の部品番号 - 4250

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Energizer
4250 ENERGIZER-4250 Datasheet
106Kb / 1P
Industrial Rubber Light
logo
Schurter Inc.
4250 SCHURTER-4250 Datasheet
266Kb / 2P
Power Supply Cord with DK Power (Mains) Plug 2-pole, Angled
logo
Heyco.
4250 HEYCO-4250 Datasheet
93Kb / 1P
HEYConnect™ Terminal Bushings
logo
Extech Instruments Corp...
42500 EXTECH-42500 Datasheet
152Kb / 1P
Mini IR Thermometer
42500-NIST EXTECH-42500-NIST Datasheet
152Kb / 1P
Mini IR Thermometer
More results

同様の説明 - 4250

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
List of Unclassifed Man...
34280M1 ETC-34280M1 Datasheet
9Kb / 2P
SINGLE-CHIP 4-BIT CMOS MICROCOMPUTER
logo
Renesas Technology Corp
455A RENESAS-455A Datasheet
3Mb / 148P
SINGLE-CHIP 4-BIT CMOS MICROCOMPUTER
M34282 RENESAS-M34282 Datasheet
609Kb / 69P
SINGLE-CHIP 4-BIT CMOS MICROCOMPUTER
4502 RENESAS-4502 Datasheet
880Kb / 116P
SINGLE-CHIP 4-BIT CMOS MICROCOMPUTER
4508 RENESAS-4508 Datasheet
1Mb / 142P
SINGLE-CHIP 4-BIT CMOS MICROCOMPUTER
4509 RENESAS-4509 Datasheet
907Kb / 142P
SINGLE-CHIP 4-BIT CMOS MICROCOMPUTER
4513 RENESAS-4513 Datasheet
1Mb / 97P
SINGLE-CHIP 4-BIT CMOS MICROCOMPUTER
4518 RENESAS-4518 Datasheet
1Mb / 160P
SINGLE-CHIP 4-BIT CMOS MICROCOMPUTER
4552 RENESAS-4552 Datasheet
1Mb / 145P
SINGLE-CHIP 4-BIT CMOS MICROCOMPUTER
4553 RENESAS-4553 Datasheet
1Mb / 145P
SINGLE-CHIP 4-BIT CMOS MICROCOMPUTER
4554 RENESAS-4554 Datasheet
1Mb / 138P
SINGLE-CHIP 4-BIT CMOS MICROCOMPUTER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com