| データシートサーチシステム |
|
AT89C5131A-RDTUL データシート(PDF) 179 Page - ATMEL Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AT89C5131A-RDTUL データシート(HTML) 179 Page - ATMEL Corporation |
|
179 / 186 page ![]() 179 AT89C5131A-L 4338F–USB–08/07 52-lead PLCC STANDARD NOTES FOR PLCC: 1/ CONTROLLING DIMENSIONS : INCHES 2/ DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ANSI Y 14.5M - 1982. 3/ "D" AND "E1" DIMENSIONS DO NOT INCLUDE MOLD FLASH OR PROTUSIONS. MOLD FLASH OR PROTUSIONS SHALL NOT EXCEED 0.20 mm (.008 INCH) PER SIDE. |