データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MT-GD2 データシート(PDF) 2 Page - Allen-Bradley

部品番号 MT-GD2
部品情報  Tongue Switches
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ALLEN-BRADLEY [Allen-Bradley]
ホームページ  http://www.ab.com
Logo ALLEN-BRADLEY - Allen-Bradley

MT-GD2 データシート(HTML) 2 Page - Allen-Bradley

  MT-GD2 Datasheet HTML 1Page - Allen-Bradley MT-GD2 Datasheet HTML 2Page - Allen-Bradley MT-GD2 Datasheet HTML 3Page - Allen-Bradley MT-GD2 Datasheet HTML 4Page - Allen-Bradley  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
Interlock Switches
3-21
Tongue Switches
MT-GD2
Product Selection
Type
Contacts
BBM/MBB
Actuator
Catalogue Number
Safety
Auxiliary
M20 Conduit
1/2in NPT Conduit
Quick Disconnect
MT-GD2
3 N.C.
1 N.O.
BBM
440K-MT55002
440K-MT55085
440K-MT55094
Standard
440K-MT55074
440K-MT55022
440K-MT55095
Fully-Flexible
440K-MT55075
440K-MT55029
440K-MT55096
2 N.C.
2 N.O.
440K-MT55005
440K-MT55086
440K-MT55097
Standard
440K-MT55076
440K-MT55026
440K-MT55098
Fully-Flexible
440K-MT55077
440K-MT55087
440K-MT55099
3 N.C.
1 N.O.
MBB
440K-MT55004
440K-MT55088
440K-MT55100
2 N.C.
2 N.O.
440K-MT55006
440K-MT55089
440K-MT55101
4 N.C.
440K-MT55093
440K-MT55090
440K-MT55102
MT-GD2 Latch Release
3 N.C.
1 N.O.
BBM
440K-MT55039
440K-MT55062
440K-MT55042
Standard
440K-MT55078
440K-MT55041
440K-MT55070
Fully-Flexible
440K-MT55079
440K-MT55045
440K-MT55103
2 N.C.
2 N.O.
440K-MT55063
440K-MT55065
440K-MT55066
Standard
440K-MT55080
440K-MT55050
440K-MT55104
Fully-Flexible
440K-MT55081
440K-MT55051
440K-MT55052
3 N.C.
1 N.O.
MBB
440K-MT55082
440K-MT55091
440K-MT55106
2 N.C.
2 N.O.
440K-MT55083
440K-MT55092
440K-MT55105
4 N.C.
440K-MT55084
440K-MT55060
440K-MT55061
Mating cable 2m (6.5ft). See page 15-13 for details and additional lengths.
889M-F12X9AE-2


同様の部品番号 - MT-GD2

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Cree, Inc
MT-G CREE-MT-G Datasheet
1Mb / 18P
XLamp EasyWhite LEDs
logo
Marktech Corporate
MT-G2 MARKTECH-MT-G2 Datasheet
87Kb / 2P
Cree MT-G2 Series on Board
logo
Cree, Inc
MT-G2 CREE-MT-G2 Datasheet
1Mb / 19P
XLamp EasyWhite LEDs
logo
Marktech Corporate
MT-G2 MARKTECH-MT-G2_15 Datasheet
87Kb / 2P
Cree EasyWhite color temp from 2700K to 5000K
More results

同様の説明 - MT-GD2

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Allen-Bradley
T15 ALLEN-BRADLEY-T15 Datasheet
135Kb / 4P
Tongue Switches
440K-T11090 ALLEN-BRADLEY-440K-T11090 Datasheet
128Kb / 6P
Tongue Switches
440K-E33036 ALLEN-BRADLEY-440K-E33036 Datasheet
507Kb / 4P
Tongue Switches
440K-C21096 ALLEN-BRADLEY-440K-C21096 Datasheet
88Kb / 4P
Tongue Switches
MSR10RD ALLEN-BRADLEY-MSR10RD Datasheet
25Kb / 1P
Tongue Interlocks
logo
Tyco Electronics
62638-1 MACOM-62638-1 Datasheet
52Kb / 1P
RING TONGUE
logo
List of Unclassifed Man...
SRA-01T-3.2 ETC2-SRA-01T-3.2 Datasheet
131Kb / 3P
RING TONGUE TERMINAL
logo
Tyco Electronics
130090 MACOM-130090 Datasheet
66Kb / 1P
TERMINAL, RING TONGUE, P.I.D.G
165012 MACOM-165012 Datasheet
48Kb / 1P
RECTANGULAR TONGUE SLOTTED
logo
Molex Electronics Ltd.
0638854600 MOLEX11-0638854600 Datasheet
64Kb / 1P
Mini-Mac Applicator for Ring Tongue, Rectangle Tongue, Spade Tongue, Hook Tongue,
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com