| データシートサーチシステム |
|
AX2000-1CSG896 データシート(PDF) 130 Page - Actel Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AX2000-1CSG896 データシート(HTML) 130 Page - Actel Corporation |
|
130 / 226 page ![]() Axcelerator Family FPGAs 3- 24 v2.7 IO55NB3F3 R17 IO55PB3F3 P17 IO56NB3F3 U20 IO56PB3F3 T20 IO57NB3F3 T18 IO57PB3F3 R18 IO58NB3F3 U19 IO58PB3F3 T19 IO59NB3F3 R16 IO59PB3F3 P16 IO60NB3F3 W20 IO60PB3F3 V20 IO61NB3F3 U18 IO61PB3F3 V19 Bank 4 IO62NB4F4 T15 IO62PB4F4 T16 IO63NB4F4 W17 IO63PB4F4 V17 IO64NB4F4 V15 IO64PB4F4 V16 IO65NB4F4 Y19 IO65PB4F4 W18 IO66NB4F4 AB18 IO66PB4F4 AB19 IO67NB4F4 W15 IO67PB4F4 W16 IO68NB4F4 U14 IO68PB4F4 U15 IO69NB4F4 AA16 IO69PB4F4 AA17 IO70NB4F4 AB14 IO70PB4F4 AB15 IO71NB4F4 Y14 IO71PB4F4 W14 IO72NB4F4 AA14 IO72PB4F4 AA15 IO73NB4F4 AA13 484-Pin FBGA AX250 Function Pin Number IO73PB4F4 AB13 IO74NB4F4/CLKEN V12 IO74PB4F4/CLKEP V13 IO75NB4F4/CLKFN W11 IO75PB4F4/CLKFP W12 Bank 5 IO76NB5F5/CLKGN U10 IO76PB5F5/CLKGP U11 IO77NB5F5/CLKHN V9 IO77PB5F5/CLKHP V10 IO78NB5F5 AA9 IO78PB5F5 AA10 IO79NB5F5 AB9 IO79PB5F5 AB10 IO80NB5F5 AA7 IO80PB5F5 AA8 IO81NB5F5 W8 IO81PB5F5 W9 IO82NB5F5 AB5 IO82PB5F5 AB6 IO83NB5F5 AA5 IO83PB5F5 AA6 IO84NB5F5 U8 IO84PB5F5 U9 IO85NB5F5 Y6 IO85PB5F5 Y7 IO86NB5F5 W6 IO86PB5F5 W7 IO87NB5F5 Y4 IO87PB5F5 Y5 IO88NB5F5 V6 IO88PB5F5 V7 IO89NB5F5 T7 IO89PB5F5 T8 Bank 6 IO90NB6F6 V4 IO90PB6F6 W5 IO91NB6F6 P7 484-Pin FBGA AX250 Function Pin Number IO91PB6F6 R7 IO92NB6F6 U5 IO92PB6F6 T5 IO93NB6F6 P6 IO93PB6F6 R6 IO94NB6F6 T4 IO94PB6F6 U4 IO95NB6F6 P5 IO95PB6F6 R5 IO96NB6F6 T3 IO96PB6F6 U3 IO97NB6F6 P3 IO97PB6F6 R3 IO98NB6F6 R2 IO98PB6F6 T2 IO99NB6F6 P4 IO99PB6F6 R4 IO100NB6F6 P1 IO100PB6F6 R1 IO101NB6F6 M7 IO101PB6F6 N7 IO102NB6F6 N2 IO102PB6F6 P2 IO103NB6F6 M6 IO103PB6F6 N6 IO104NB6F6 M4 IO104PB6F6 N4 IO105NB6F6 M5 IO105PB6F6 N5 IO106NB6F6 M3 IO106PB6F6 N3 Bank 7 IO107NB7F7 M2 IO107PB7F7 N1 IO108NB7F7 L3 IO108PB7F7 L2 IO109NB7F7 K2 IO109PB7F7 K1 484-Pin FBGA AX250 Function Pin Number |