| データシートサーチシステム |
|
STM32W108CB データシート(PDF) 174 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32W108CB データシート(HTML) 174 Page - STMicroelectronics |
|
174 / 179 page ![]() Package characteristics STM32W108CB, STM32W108HB 174/179 Doc ID 16252 Rev 2 Table 46. VFQFPN48 7x7mm package mechanical data Symbol Millimeters Inches(1) 1. Values in inches are converted from mm and rounded to 4 decimal digits. Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. A 0.800 0.900 1.000 0.0315 0.0354 0.0394 A1 0.020 0.050 0.0008 0.0020 A2 0.650 1.000 0.0256 0.0394 A3 0.250 0.0098 b 0.180 0.230 0.300 0.0071 0.0091 0.0118 D 6.850 7.000 7.150 0.2697 0.2756 0.2815 D2 2.250 4.700 5.250 0.0886 0.1850 0.2067 E 6.850 7.000 7.150 0.2697 0.2756 0.2815 E2 2.250 4.700 5.250 0.0886 0.1850 0.2067 e 0.450 0.500 0.550 0.0177 0.0197 0.0217 L 0.300 0.400 0.500 0.0118 0.0157 0.0197 ddd 0.080 0.0031 |