| データシートサーチシステム |
|
STM32F103ZCT6TR データシート(PDF) 102 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F103ZCT6TR データシート(HTML) 102 Page - STMicroelectronics |
|
102 / 123 page ![]() Electrical characteristics STM32F103xC, STM32F103xD, STM32F103xE 102/123 Doc ID 14611 Rev 7 Figure 56. Power supply and reference decoupling (VREF+ connected to VDDA) 1. VREF+ and VREF– inputs are available only on 100-pin packages. VREF+/VDDA STM32F103xx 1 µF // 10 nF VREF–/VSSA ai14389 (See note 1) (See note 1) |