データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

S1312 データシート(PDF) 1 Page - Bothhand USA, LP.

部品番号 S1312
部品情報  T1/E1/CEPT/ISDN-PRI TRANSFORMER
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  BOTHHAND [Bothhand USA, LP.]
ホームページ  http://www.bothhandusa.com
Logo BOTHHAND - Bothhand USA, LP.

S1312 データシート(HTML) 1 Page - Bothhand USA, LP.

  S1312 Datasheet HTML 1Page - Bothhand USA, LP.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
T1/E1/CEPT/ISDN-PRI TRANSFORMER
P/N:S1312 DATA SHEET
Page : 1/1
Feature
l
IC Grade Transfer mold packaging.
l
Dual T1/E1 Transformer matched to Crystal Silicon.
l
Operating temperature range: 0℃ to +70℃.
l
Storage temperature range: -25℃ to +125℃.
Electrical Specifications @ 25°C
Part
Number
Turns Ratio
PRI:SEC(±2%)
OCL
(mH Min)
HI-POT
(Vrms)
S1312
1:2
2:1
1.5
1500
Continue
DCR (O Max)
Part
Number
L.L
(uH Max)
CW/W
(pF Max)
PRI Pins
PRI
SEC
S1312
0.5
35
(16-14)& (6-8)
0.7
1.4
Schematic
Mechanical
Bothhandusa.com
S1312


同様の部品番号 - S1312

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Seiko Instruments Inc
S1312 SII-S1312 Datasheet
2Mb / 47P
LOW CURRENT CONSUMPTION HIGH RIPPLE-REJECTION LOW DROPOUT CMOS VOLTAGE REGULATOR
S1312XXXH SII-S1312XXXH Datasheet
2Mb / 38P
OPERATION LOW CURRENT CONSUMPTION HIGH RIPPLE-REJECTION LOW DROPOUT CMOS VOLTAGE REGULATOR
More results

同様の説明 - S1312

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Bothhand USA, LP.
S1313 BOTHHAND-S1313 Datasheet
77Kb / 1P
T1/E1/CEPT/ISDN-PRI TRANSFORMER
4S1064 BOTHHAND-4S1064 Datasheet
78Kb / 1P
T1/CEPT(E1)/ISDN-PRI TRANSFORMER
4S1071 BOTHHAND-4S1071 Datasheet
82Kb / 1P
T1/CEPT(E1)/ISDN-PRI TRANSFORMER
4S1073 BOTHHAND-4S1073 Datasheet
76Kb / 1P
T1/CEPT(E1)/ISDN-PRI TRANSFORMER
4S1126 BOTHHAND-4S1126 Datasheet
85Kb / 1P
T1/E1/CEPT/ISDN-PRI TRANSFORMER
4S1142 BOTHHAND-4S1142 Datasheet
65Kb / 1P
T1/CEPT/E1/ISDN-PRI TRANSFORMER
S1096 BOTHHAND-S1096 Datasheet
52Kb / 1P
T1/E1/CEPT/ISDN-PRI TRANSFORMER
S1035 BOTHHAND-S1035 Datasheet
56Kb / 1P
T1/E1/CEPT/ISDN-PRI TRANSFORMER
4S1124 BOTHHAND-4S1124 Datasheet
66Kb / 1P
T1/E1/CEPT/ISDN-PRI TRANSFORMER
4S1473M BOTHHAND-4S1473M Datasheet
101Kb / 1P
T1/E1/CEPT/ISDN-PRI TRANSFORMER
More results


Html Pages

1


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com