データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

355299 データシート(PDF) 1 Page - Lumberg

部品番号 355299
部品情報  RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  LUMBERG [Lumberg]
ホームページ  http://www.lumberg.com
Logo LUMBERG - Lumberg

355299 データシート(HTML) 1 Page - Lumberg

  355299 Datasheet HTML 1Page - Lumberg 355299 Datasheet HTML 2Page - Lumberg  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
355299
*a Kodierung (wahlweise)
keying (alternatively)
codage (au choix)
*b Lochbilder in der Leiterplatte, von der Lötseite gesehen
printed circuit board layouts, solder side view
modèles de la carte imprimée, vue du côté à souder
*c ungerade Polzahl
uneven pole numbers
nombres de pôles impairs
*d gerade Polzahl
even pole numbers
nombres de pôles pairs
Reg.-Nr. A432
®
www.lumberg.com
11/2009
RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm
RAST 2.5 connectors, pitch 2.5/5.0 mm
Connecteurs RAST 2.5, pas 2,5/5,0 mm
RAST-2.5-Stiftleiste, stehend, mit Verriegelungslasche und
Positionierungszapfen, mit doppelseitiger Kodierung
Kontaktraster 5,0 mm
1. Temperaturbereich
-40 °C/+120 °C
2. Werkstoffe
Kontaktträger1
PA 6.6 GF, V0 nach UL 94
Kontaktstift 355299
CuZn, unternickelt und verzinnt
Kontaktstift 355299 V167
CuZn, unternickelt und versilbert
3. Mechanische Daten
Kontaktierung mit
Steckverbindern 3523, 3523-2, 3570,
357099, Steckverbindern nach RAST-
2,5- Standard
Kodiervorschläge im Internet unter www.lumberg.com
4. Elektrische Daten (bei TU 20 °C)
Bemessungsstrom
355299
4 A bei TU 60 °C
355299
2 A bei TU 120 °C
355299 V167 2- bis 5-polig
10 A bei TU 70 °C
355299 V167 6- bis 10-polig
6 A bei TU 70 °C
Bemessungsspannung2
250 V AC
Isolierstoffgruppe2
IIIa (CTI
≥ 250)
Kriechstrecke
≥ 4,4 mm
Luftstrecke
≥ 4,4 mm
Isolationswiderstand
> 1 G
Ω
1
Bauteil glühdrahtbeständig nach IEC 60695-2-11 bzw. IEC 60335-1
(GWT 750 °C ohne Flamme)
2
nach DIN EN 60664/IEC 60664 in Zusammenhang mit RAST-2,5-Steck-
verbinder


同様の部品番号 - 355299

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Lumberg
355299 LUMBERG-355299 Datasheet
408Kb / 4P
   RAST 2.5 connectors, pitch 2.5/5.0 mm
35529902 LUMBERG-35529902 Datasheet
408Kb / 4P
   RAST 2.5 connectors, pitch 2.5/5.0 mm
35529903 LUMBERG-35529903 Datasheet
408Kb / 4P
   RAST 2.5 connectors, pitch 2.5/5.0 mm
35529904 LUMBERG-35529904 Datasheet
408Kb / 4P
   RAST 2.5 connectors, pitch 2.5/5.0 mm
35529905 LUMBERG-35529905 Datasheet
408Kb / 4P
   RAST 2.5 connectors, pitch 2.5/5.0 mm
More results

同様の説明 - 355299

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Lumberg
3518 LUMBERG-3518 Datasheet
283Kb / 3P
   RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm
3542 LUMBERG-3542 Datasheet
94Kb / 2P
   RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm
3500 LUMBERG-3500 Datasheet
92Kb / 2P
   RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm
3513 LUMBERG-3513 Datasheet
109Kb / 2P
   RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm
83545 LUMBERG-83545 Datasheet
100Kb / 2P
   RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm
3554 LUMBERG-3554 Datasheet
91Kb / 2P
   RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm
3557 LUMBERG-3557 Datasheet
91Kb / 2P
   RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm
3517 LUMBERG-3517 Datasheet
277Kb / 3P
   RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm
3510 LUMBERG-3510 Datasheet
117Kb / 2P
   RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm
3520 LUMBERG-3520 Datasheet
122Kb / 2P
   RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm
More results


Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com