データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SSSF011700 データシート(PDF) 2 Page - ALPS ELECTRIC CO.,LTD.

部品番号 SSSF011700
部品情報  Slide Switch
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ALPS [ALPS ELECTRIC CO.,LTD.]
ホームページ  http://www.alps.com
Logo ALPS - ALPS ELECTRIC CO.,LTD.

SSSF011700 データシート(HTML) 2 Page - ALPS ELECTRIC CO.,LTD.

  SSSF011700 Datasheet HTML 1Page - ALPS ELECTRIC CO.,LTD. SSSF011700 Datasheet HTML 2Page - ALPS ELECTRIC CO.,LTD. SSSF011700 Datasheet HTML 3Page - ALPS ELECTRIC CO.,LTD. SSSF011700 Datasheet HTML 4Page - ALPS ELECTRIC CO.,LTD. SSSF011700 Datasheet HTML 5Page - ALPS ELECTRIC CO.,LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
136
Other Use type
Small size
General Use type
Big size
General Use type
Detector
Push
Slide
Rotary
Encoders
Power
Dual-in-line
Package Type
TACT Switch
TM
Custom-
Products
PC board mounting hole dimensions
(Viewed from the direction A)
7
}
Operating force with detent :
2.2N
b
J a
b
J c
3N
Travel
PC board
mounting face
Terminal No.1
2
0.5
22
15.5
0.35
2.5
22
2
a b c
}
a
J b
c
J b
A
15.5
Travel
PC board
mounting face
Terminal No.1
Operating force with detent : 2.5N
2
22
7
0.35
2.5
0.5
A
Operating force with detent :
2.2N
b
J a
b
J c
3N
Travel
PC board
mounting face
Terminal No. 1
2
0.5
22
15.5
7
0.35
1.25
22
2
a b c
}
}
a
J b
c
J b
A
Travel
PC board
mounting face
Terminal No.1
Operating force with detent : 2.5N
2
22
15.5
7
0.35
1.25
0.5
A
3
2-poles, 2-positions
15.3
22
10-ø0.7 holes
1.5
1.5
22
4
2-poles, 3-positions
15.3
22
6-ø0.7 holes
1.5
1.5
Dimensions
Unit:mm
Style
No.
1
1-pole, 2-positions
15.3
22
6-ø0.7 holes
1.5
1.5
22
2
1-pole, 3-positions
Vertical Actuator Type
15.3
22
3-ø0.7 holes
1.5
1.5
17.3
2
12-ø0.7 holes
1.5
1.5
22
2 2
17.5
7
0.35
2.5
Travel
PC board
mounting face
Terminal No. 1
Operating force with detent : 2.5N
2
22 2 2 2
0.5
A
5
4-poles, 2-positions
7
0.35
2.5
7
0.35
2.5
7
0.35
2.5
8.5(H)mm, 2mm-travel Type
SSSF Series
Slide Switch


同様の部品番号 - SSSF011700

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ALPS ELECTRIC CO.,LTD.
SSSF011700 ALPS-SSSF011700 Datasheet
993Kb / 6P
Large-size general purpose type well established in various fields
More results

同様の説明 - SSSF011700

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ALPS ELECTRIC CO.,LTD.
SSSS213000 ALPS-SSSS213000 Datasheet
698Kb / 6P
Slide Switch
SSSS820101 ALPS-SSSS820101 Datasheet
426Kb / 6P
Slide Switch
SSST010500 ALPS-SSST010500 Datasheet
245Kb / 2P
Slide Switch
SSSS710100 ALPS-SSSS710100 Datasheet
455Kb / 5P
Slide Switch
logo
List of Unclassifed Man...
105-SV68010F-23FT ETC2-105-SV68010F-23FT Datasheet
71Kb / 1P
Slide Switch
logo
ALPS ELECTRIC CO.,LTD.
SSSB021500 ALPS-SSSB021500 Datasheet
272Kb / 4P
Slide Switch
logo
List of Unclassifed Man...
103-5006-EV ETC2-103-5006-EV Datasheet
134Kb / 1P
Slide Switch
SS60012F-0102-4V-NB ETC2-SS60012F-0102-4V-NB Datasheet
133Kb / 1P
Slide Switch
logo
ALPS ELECTRIC CO.,LTD.
SSSS912000 ALPS-SSSS912000 Datasheet
395Kb / 6P
Slide Switch
SSSU011700 ALPS-SSSU011700 Datasheet
306Kb / 5P
Slide Switch
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com