データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TSR-3590 データシート(PDF) 1 Page - Suntan Capacitors

部品番号 TSR-3590
部品情報  Precision Multiturn Wirewound Potentiometer - 3590
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SUNTAN [Suntan Capacitors]
ホームページ  http://www.suntan.com.hk
Logo SUNTAN - Suntan Capacitors

TSR-3590 データシート(HTML) 1 Page - Suntan Capacitors

  TSR-3590 Datasheet HTML 1Page - Suntan Capacitors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
Precision Multiturn Wirewound Potentiometer – 3590
Suntan®
TSR-3590
精密多圈
繞電位器
多圈的
/圓形/綫繞/面板式
(Multiturn/ Round/ Wirewound)
2 種轉軸的樣式
(2 Shaft Style )
s
電氣特性
Electrical Characteristics
標稱阻值範圍
Standard Resistance Range
1KΩ - 100KΩ
阻值允許偏差
Resistance Tolerance
±
5%
獨立綫性度
Independent Linearity
±
0.5%
有效電行程
Effective Electrial Travel
≥3600° ± 10°
終端電阻
Treninal Resistance
≤0.2% 或 5Ω
轉動噪音
Noise
≤3% R 或 5Ω
絶緣電阻
Insulation Resistance
R≥1GΩ
耐電壓
Withstand Voltage
101.3kPa710V, 8.5kPa470V
環境特性
Environmental Characteristics
額定功率
Power Rating (500volts max)
0.5W@+70℃, 0W@+125℃
工作溫度範圍
Temperature Range
-55℃ ~ +125℃
電阻溫度系數
Temperature Coefficient
±
100ppm/℃
溫度變化
Temperature Variation
ΔR≤±2%R. Δ(Uab/Uac)≤±1%
碰撞
Collision
390m/s2,4000cycles, R≤1%R
振動
Vibration
10-500Hz, 0.75mm, 彧 98m/s2, 6h
ΔR≤±1%R. Δ(Uab/Uac)≤±2%
氣候順序
Climate Category
ΔR≤±3%R. R1≥100MΩ
70℃電氣久性
Electrical Endurance at 70℃
2W, 1000h, ΔR≤±3%R
機械耐久性
Mechanical Endurance
10000 周 (cycles), ΔR≤±3%R
稳態溫熱
Steady damp-heat
ΔR≤±3%R, R1≥100MΩ
物理特性
Physical Characteristics
總機械行程
Total Mechanical Travel
≥3600° ± 10°
起動力程
Staring Torque
≤36mN·m
離合器力矩
Clutch Torque
≥300mN·m
標準包裝
Standard Packaging
10 只/盒 (pcs/box)
20 只/盒 (pcs/box)
共有尺寸
Common Dimensions
訂購指南
How to Order
TSR-3590 --- S --- 2 --- 103 --- R
型號
Model
式樣
Style
Metal Shaft and sleeve
阻值代碼
Resistance Code
RoHS
電刷
WIPER 2(d)
順時針
CLOCKWISE
圖中公差
: 除注明外均為±0.25
Tolerance is ±0.25 if no identification
阻值代碼表
Standard Resistance table
Resistance(Ohms) Resistance Code
1,000
102
2,000
202
5,000
502
10,000
103
20,000
203
50,000
503
100,000
104
可按用戶要求提供特殊規格
Special resistances available.
Note: Specification are subject to change without notice. For more detail and update, please visit our website.
Suntan
® Technology Company Limited
Website: www.suntan.com.hk
Email: info@suntan.com.hk
Tel: (852) 8202 8782
Fax: (852) 8208 6246


同様の部品番号 - TSR-3590

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Suntan Capacitors
TSR-3590 SUNTAN-TSR-3590_17 Datasheet
296Kb / 1P
Precision Multiturn Wirewound Potentiometer
More results

同様の説明 - TSR-3590

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Kingtronics Internation...
RKT-3590 KINGTRONICS-RKT-3590 Datasheet
362Kb / 1P
PRECISION MULTITURN WIREWOUND POTENTIOMETER
logo
Suntan Capacitors
TSR-3590 SUNTAN-TSR-3590_17 Datasheet
296Kb / 1P
Precision Multiturn Wirewound Potentiometer
logo
Bourns Electronic Solut...
3590S BOURNS-3590S Datasheet
301Kb / 2P
3590 - Precision Potentiometer
3590S-2-501L BOURNS-3590S-2-501L Datasheet
301Kb / 2P
3590 - Precision Potentiometer
3590S-6-102L BOURNS-3590S-6-102L Datasheet
301Kb / 2P
3590 - Precision Potentiometer
3590 BOURNS-3590_12 Datasheet
301Kb / 2P
3590 - Precision Potentiometer
3590 BOURNS-3590_V01 Datasheet
428Kb / 4P
3590 - Precision Potentiometer
REV. 12/20
logo
Bi technologies
BR10KT1L.5XX BITECH-BR10KT1L.5XX Datasheet
88Kb / 3P
3-5/16 Diameter Multiturn Wirewound Precision Potentiometer
logo
Vatronics Technologies ...
3590S VATRONICS-3590S Datasheet
160Kb / 1P
Precision Multiturn Wirewound Potentiometers
logo
Sharma Electro Componen...
WXD3540 SHARMA-WXD3540 Datasheet
384Kb / 1P
Precision Wirewound Potentiometer
More results


Html Pages

1


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com