データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

ROV20 データシート(PDF) 8 Page - Tyco Electronics

部品番号 ROV20
部品情報  20mm Series Metal Oxide Varistors
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  MACOM [Tyco Electronics]
ホームページ  http://www.macom.com
Logo MACOM - Tyco Electronics

ROV20 データシート(HTML) 8 Page - Tyco Electronics

Back Button ROV20 Datasheet HTML 3Page - Tyco Electronics ROV20 Datasheet HTML 4Page - Tyco Electronics ROV20 Datasheet HTML 5Page - Tyco Electronics ROV20 Datasheet HTML 6Page - Tyco Electronics ROV20 Datasheet HTML 7Page - Tyco Electronics ROV20 Datasheet HTML 8Page - Tyco Electronics ROV20 Datasheet HTML 9Page - Tyco Electronics ROV20 Datasheet HTML 10Page - Tyco Electronics ROV20 Datasheet HTML 11Page - Tyco Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 11 page
background image
ROV20, ROV20H, ROV20E
20mm Series Metal Oxide Varistors
Raychem
Overvoltage Devices
www.tycopowercomponents.com
Document: SCD 25484
Status: Released
Rev. A June 30, 2003
Tyco Electronics Corporation 308 Constitution Drive, Menlo Park, CA 94025 Tel: (800) 227-4856 Fax: (800) 227-4866
8 of 11
DIMENSIONS
A max.
E
C max.
B
D
15 max.
A max.
E
C max.
F
B1
D
1
l
l
KINKED LEAD TYPE
STRAIGHT LEAD TYPE (-S)
Dimension Table
Table of C max., F, and B1 max.
Type No.
C max.
F±0.8
B1 max.
180M
5.2
0.9
26.5
220L
5.3
1.0
26.5
270K
5.4
1.1
26.5
330K
5.4
1.2
26.5
390K
5.4
1.4
26.5
470K
5.6
1.4
26.5
560K
5.6
1.6
26.5
680K
6.1
1.9
26.5
820K
4.9
1.2
26.5
101K
5.1
1.2
26.5
121K
5.3
1.3
26.5
151K
5.6
1.6
26.5
181K
5.2
1.4
26.5
201K
5.3
1.4
26.5
221K
5.4
1.5
26.5
241K
5.5
1.7
26.5
271K
5.7
1.9
26.5
301K
5.9
2.1
26.5
331K
6.0
2.1
26.5
361K
6.2
2.3
26.5
391K
6.4
2.4
26.5
431K
7.2
2.7
26.5
471K
7.5
2.9
27.0
511K
7.7
3.3
27.0
561K
8.0
3.6
27.0
621K
8.3
4.1
27.0
681K
8.7
4.4
27.0
751K
9.1
4.5
27.0
781K
9.3
4.8
27.0
821K
9.5
4.8
27.0
911K
10.1
5.7
27.0
102K
10.7
5.8
27.0
112K
11.2
6.3
27.0
182K
13.5
10.4
29.0
A max.
23.0
l ± 0.05
1.0
E ± 1.0
10.0
B max.
28.0
D1 min.
25.0
D min.
24.0


同様の部品番号 - ROV20

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Tyco Electronics
ROV20-101K MACOM-ROV20-101K Datasheet
610Kb / 11P
20mm Series Metal Oxide Varistors
ROV20-102K MACOM-ROV20-102K Datasheet
610Kb / 11P
20mm Series Metal Oxide Varistors
ROV20-112K MACOM-ROV20-112K Datasheet
610Kb / 11P
20mm Series Metal Oxide Varistors
ROV20-121K MACOM-ROV20-121K Datasheet
610Kb / 11P
20mm Series Metal Oxide Varistors
ROV20-151K MACOM-ROV20-151K Datasheet
610Kb / 11P
20mm Series Metal Oxide Varistors
More results

同様の説明 - ROV20

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Ceramate Technical
GNR05D180K CERAMATE-GNR05D180K Datasheet
168Kb / 3P
METAL OXIDE VARISTORS
logo
EPCOS
CT0402L14UG EPCOS-CT0402L14UG Datasheet
97Kb / 6P
Metal Oxide Varistors
logo
MDE Semiconductor, Inc.
MDE-7D180M MDE-MDE-7D180M Datasheet
90Kb / 1P
Metal Oxide Varistors
MDE-25D201K MDE-MDE-25D201K Datasheet
94Kb / 1P
Metal Oxide Varistors
logo
Ruilongyuan Electronics...
MOV-25D RUILON-MOV-25D Datasheet
733Kb / 7P
Metal Oxide Varistors
MOV-40D RUILON-MOV-40D Datasheet
811Kb / 6P
Metal Oxide Varistors
logo
Tyco Electronics
ROV20-511K MACOM-ROV20-511K Datasheet
610Kb / 11P
20mm Series Metal Oxide Varistors
logo
MDE Semiconductor, Inc.
MDE-34S201KBD MDE-MDE-34S201KBD Datasheet
105Kb / 1P
Metal Oxide Varistors
logo
SUNMATE electronic Co.,...
40D SUNMATE-40D Datasheet
849Kb / 4P
METAL OXIDE VARISTORS
SM2220A SUNMATE-SM2220A Datasheet
1Mb / 4P
METAL OXIDE VARISTORS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com