| データシートサーチシステム |
|
PIC16F722AT-E/ML データシート(PDF) 109 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PIC16F722AT-E/ML データシート(HTML) 109 Page - Microchip Technology |
|
109 / 284 page ![]() 2010 Microchip Technology Inc. DS41417A-page 109 PIC16F/LF722A/723A FIGURE 12-3: TIMER1 GATE COUNT ENABLE MODE FIGURE 12-4: TIMER1 GATE TOGGLE MODE TMR1GE T1GPOL T1G_IN T1CKI T1GVAL TIMER1 N N + 1 N + 2 N + 3 N + 4 TMR1GE T1GPOL T1GTM T1G_IN T1CKI T1GVAL TIMER1 N N + 1 N + 2 N + 3 N + 4 N + 5 N + 6 N + 7 N + 8 |