データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

254112MA データシート(PDF) 1 Page - SUYIN USA, INC.

部品番号 254112MA
部品情報  SIM CARD CONNECTOR H:2.0mm
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SUYIN-USA [SUYIN USA, INC.]
ホームページ  http://www.suyinusa.com
Logo SUYIN-USA - SUYIN USA, INC.

254112MA データシート(HTML) 1 Page - SUYIN USA, INC.

  254112MA Datasheet HTML 1Page - SUYIN USA, INC.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
Mobile
SIM
CARD
307
Specifications:
Insulator Material
: Black High Temp. Plastic
: Brass
: Contact Gold Plated
: 1.0A
: 50V AC
: 500V AC For 60 Seconds
Operating Type Range
Terminal Material
Platings
Max. Current Rating
Max. Voltage Rating
Dielectric Strength
254112MA Series
Order Information
Recommended P.C.B Layout
SIM CARD CONNECTOR H:2.0mm
12
3
4 5
1. 'A' : Straight SMT Type
2. No. of pins.
3. Plating
4. Color 'Z' : Black
5. Package
'U' : Tube Package Without Cap
6. Similar Type
Reference Page 11
6
Dimensional Information
SUYIN P/NO.


同様の部品番号 - 254112MA

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
SUYIN USA, INC.
254110MA SUYIN-USA-254110MA Datasheet
132Kb / 1P
SIM CARD CONNECTOR H:1.5mm
254116MA SUYIN-USA-254116MA Datasheet
130Kb / 1P
SIM CARD CONNECTOR H:2.0mm~5.5mm
logo
ERNI Electronics
254118 ERNI-254118 Datasheet
102Kb / 1P
FEDERLEISTE CD 128 EE
logo
SUYIN USA, INC.
254118MA SUYIN-USA-254118MA Datasheet
124Kb / 1P
SIM CARD CONNECTOR 6 PINS H:1.0mm
More results

同様の説明 - 254112MA

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
SUYIN USA, INC.
250291MA SUYIN-USA-250291MA Datasheet
113Kb / 1P
SIM CARD CONNECTOR H:2.1mm
254105MA SUYIN-USA-254105MA Datasheet
121Kb / 1P
SIM CARD CONNECTOR 6 PINS H:1.9mm
254110MA SUYIN-USA-254110MA Datasheet
132Kb / 1P
SIM CARD CONNECTOR H:1.5mm
254116MA SUYIN-USA-254116MA Datasheet
130Kb / 1P
SIM CARD CONNECTOR H:2.0mm~5.5mm
254118MA SUYIN-USA-254118MA Datasheet
124Kb / 1P
SIM CARD CONNECTOR 6 PINS H:1.0mm
logo
Adam Technologies, Inc.
SCC-H-08-SG-SMT ADAM-TECH-SCC-H-08-SG-SMT Datasheet
92Kb / 1P
SIM CARD CONNECTOR
SCC-J-08-SMT ADAM-TECH-SCC-J-08-SMT Datasheet
101Kb / 1P
SIM CARD CONNECTOR
SCCP-08-SG-SMT ADAM-TECH-SCCP-08-SG-SMT Datasheet
109Kb / 1P
SIM CARD CONNECTOR
SCCP-10-SG-SMT ADAM-TECH-SCCP-10-SG-SMT Datasheet
99Kb / 1P
SIM CARD CONNECTOR
SCCP-10-SG-SMT-TR ADAM-TECH-SCCP-10-SG-SMT-TR Datasheet
99Kb / 1P
SIM CARD CONNECTOR
More results


Html Pages

1


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com