データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

0190730037 データシート(PDF) 2 Page - Molex Electronics Ltd.

部品番号 0190730037
部品情報  Avikrimp??Ring Tongue Terminal
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  MOLEX4 [Molex Electronics Ltd.]
ホームページ  http://www.molex.com
Logo MOLEX4 - Molex Electronics Ltd.

0190730037 データシート(HTML) 2 Page - Molex Electronics Ltd.

  0190730037 Datasheet HTML 1Page - Molex Electronics Ltd. 0190730037 Datasheet HTML 2Page - Molex Electronics Ltd. 0190730037 Datasheet HTML 3Page - Molex Electronics Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
This document was generated on 04/12/2010
PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION


同様の部品番号 - 0190730037

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Molex Electronics Ltd.
0190730032 MOLEX4-0190730032 Datasheet
125Kb / 2P
Avikrimp??Ring Tongue Terminal for 18 to 22 AWG Wire, Stud Size 3/8", Length32.00mm (1.259")
0190730033 MOLEX4-0190730033 Datasheet
131Kb / 3P
Avikrimp??Ring Tongue Terminal for 18 to 22 AWG Wire, Stud Size 3/8", Length32.00mm (1.259"), Mylar Tape Carrier
0190730036 MOLEX4-0190730036 Datasheet
146Kb / 2P
Avikrimp??Ring Tongue Terminal for 18 to 22 AWG Wire, Stud Size 4, Length19.80mm (.779")
0190730038 MOLEX4-0190730038 Datasheet
146Kb / 2P
Avikrimp??Ring Tongue Terminal for 18 to 22 AWG Wire, Stud Size 5, Length19.80mm (.779")
More results

同様の説明 - 0190730037

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Molex Electronics Ltd.
0191980007 MOLEX4-0191980007 Datasheet
66Kb / 3P
Avikrimp??Spade Tongue Terminal
0190730028 MOLEX4-0190730028 Datasheet
125Kb / 3P
Avikrimp??Ring Tongue Terminal
0190730086 MOLEX4-0190730086 Datasheet
99Kb / 3P
Avikrimp??Ring Tongue Terminal
0190730212 MOLEX4-0190730212 Datasheet
105Kb / 2P
Avikrimp??Ring Tongue Terminal
0191980005 MOLEX4-0191980005 Datasheet
66Kb / 3P
Avikrimp??Spade Tongue Terminal
0190730173 MOLEX4-0190730173 Datasheet
73Kb / 2P
Avikrimp??Ring Tongue Terminal
0190770010 MOLEX4-0190770010 Datasheet
111Kb / 3P
Avikrimp??Steel Star Ring Tongue Terminal
0190730237 MOLEX4-0190730237 Datasheet
106Kb / 3P
Avikrimp??Ring Tongue Terminal
0190770008 MOLEX4-0190770008 Datasheet
108Kb / 3P
Avikrimp??Star Ring Tongue Terminal
0190580063 MOLEX4-0190580063 Datasheet
78Kb / 2P
Avikrimp??Ring Tongue Terminal
More results


Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com