データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SMBT2907A データシート(PDF) 7 Page - Infineon Technologies AG

部品番号 SMBT2907A
部品情報  PNP Silicon Switching Transistor Low collector-emitter saturation voltage
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  INFINEON [Infineon Technologies AG]
ホームページ  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

SMBT2907A データシート(HTML) 7 Page - Infineon Technologies AG

  SMBT2907A_07 Datasheet HTML 1Page - Infineon Technologies AG SMBT2907A_07 Datasheet HTML 2Page - Infineon Technologies AG SMBT2907A_07 Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG SMBT2907A_07 Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG SMBT2907A_07 Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG SMBT2907A_07 Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG SMBT2907A_07 Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG SMBT2907A_07 Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG SMBT2907A_07 Datasheet HTML 9Page - Infineon Technologies AG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 9 page
background image
2007-04-26
7
SMBT2907A/MMBT2907A
Storage time tstg = ƒ(IC)
EHP00752
SMBT 2907/A
10
10
mA
t
C
5
stg
10
3
2
10
1
5
10
10
01
2
Ι
5
5
ns
FE
h
= 10
3
10
5
FE = 20
h
Fall time tf = ƒ(IC)
EHP00753
SMBT 2907/A
10
10
mA
t
C
5
f
10
3
2
10
1
5
10
10
01
2
Ι
5
5
ns
FE
h
= 10
3
10
5
FE = 20
h
V
CC = 30 V


同様の部品番号 - SMBT2907A_07

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Infineon Technologies A...
SMBT2907A INFINEON-SMBT2907A_11 Datasheet
542Kb / 9P
PNP Silicon Switching Transistor
2011-09-30
More results

同様の説明 - SMBT2907A_07

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Siemens Semiconductor G...
BSP60BSP62 SIEMENS-BSP60BSP62 Datasheet
153Kb / 5P
PNP Silicon Darlington Transistors (High collector current Low collector-emitter saturation voltage)
logo
AUK corp
DP500 AUK-DP500 Datasheet
51Kb / 3P
PNP Silicon Transistor (Extremely low collector-to-emitter saturation voltage)
DP500F AUK-DP500F Datasheet
47Kb / 3P
PNP Silicon Transistor (Extremely low collector-to-emitter saturation voltage)
logo
Infineon Technologies A...
SMBT3904PN INFINEON-SMBT3904PN_07 Datasheet
108Kb / 9P
NPN / PNP Silicon Switching Transistor Array Low collector-emitter saturation voltage
2007-03-28
SMBT2222A INFINEON-SMBT2222A_07 Datasheet
83Kb / 8P
NPN Silicon Switching Transistor Low collector-emitter saturation voltage
2007-04-19
SMBTA56 INFINEON-SMBTA56_07 Datasheet
77Kb / 7P
PNP Silicon AF Transistor Low collector-emitter saturation voltage
2007-04-19
SMBTA06 INFINEON-SMBTA06_07 Datasheet
77Kb / 7P
NPN Silicon AF Transistor Low collector-emitter saturation voltage
2007-04-19
logo
Fairchild Semiconductor
KSB1151YSTU FAIRCHILD-KSB1151YSTU Datasheet
55Kb / 5P
Low Collector-Emitter Saturation Voltage
logo
Nanjing International G...
A44 DGNJDZ-A44 Datasheet
304Kb / 1P
Low Collector-Emitter Saturation Voltage
logo
Leshan Radio Company
LBSS5350SY3T1G LRC-LBSS5350SY3T1G Datasheet
541Kb / 5P
PNP TRANSISTOR Low collector-to-emitter saturation voltage.
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com