データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

1755693 データシート(PDF) 1 Page - PHOENIX CONTACT

部品番号 1755693
部品情報  PT 1,5/13-PH-5,0
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
ホームページ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT

1755693 データシート(HTML) 1 Page - PHOENIX CONTACT

  1755693 Datasheet HTML 1Page - PHOENIX CONTACT 1755693 Datasheet HTML 2Page - PHOENIX CONTACT 1755693 Datasheet HTML 3Page - PHOENIX CONTACT 1755693 Datasheet HTML 4Page - PHOENIX CONTACT  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
PHOENIX CONTACT Inc., USA
Page 1 / 4
http://www.phoenixcon.com
Dec 9, 2010
Extract from the online
catalog
 
PT 1,5/13-PH-5,0
Order No.: 1755693
http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1755693
 
 
Plug component, Nominal current: 10 A, Rated voltage (III/2): 400 V,
Number of positions: 13, Pitch: 5 mm, Color: green, Metal surface: Sn
 
Commercial data
GTIN (EAN)
4046356335034
sales group
E402
Pack
50 pcs.
Customs tariff
85366990
Weight/Piece
0.015752 KG
Catalog page information
Page 187 (NTK-2010)
http://
www.download.phoenixcontact.com
Please note that the data given
here has been taken from the
online catalog. For comprehensive
information and data, please refer
to the user documentation. The
General Terms and Conditions of
Use apply to Internet downloads.
Technical data
Dimensions / positions
Pitch
5 mm
Dimension a
60 mm
Number of positions
13
Tightening torque, min
0.35 Nm
Tightening torque max
0.4 Nm
Technical data
Range of articles
PT 1,5/..-PH
Insulating material group
I


同様の部品番号 - 1755693

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
PHOENIX CONTACT
1755697 PHOENIX-1755697 Datasheet
97Kb / 3P
Header with side panels, plug-in direction vertical to the p.c.b.
More results

同様の説明 - 1755693

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
PHOENIX CONTACT
1755842 PHOENIX-1755842 Datasheet
97Kb / 4P
PT 1,5/13-PH-5,0 CLIP
1755648 PHOENIX-1755648 Datasheet
97Kb / 4P
PT 1,5/ 8-PH-5,0
1755664 PHOENIX-1755664 Datasheet
96Kb / 4P
PT 1,5/10-PH-5,0
1755729 PHOENIX-1755729 Datasheet
97Kb / 4P
PT 1,5/16-PH-5,0
1755703 PHOENIX-1755703 Datasheet
97Kb / 4P
PT 1,5/14-PH-5,0
1755622 PHOENIX-1755622 Datasheet
97Kb / 4P
PT 1,5/ 6-PH-5,0
1755635 PHOENIX-1755635 Datasheet
97Kb / 4P
PT 1,5/ 7-PH-5,0
1755583 PHOENIX-1755583 Datasheet
125Kb / 4P
PT 1,5/ 2-PH-5,0
1755596 PHOENIX-1755596 Datasheet
97Kb / 4P
PT 1,5/ 3-PH-5,0
1755651 PHOENIX-1755651 Datasheet
97Kb / 4P
PT 1,5/ 9-PH-5,0
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com