データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

1755703 データシート(PDF) 3 Page - PHOENIX CONTACT

部品番号 1755703
部品情報  PT 1,5/14-PH-5,0
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
ホームページ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT

1755703 データシート(HTML) 3 Page - PHOENIX CONTACT

  1755703 Datasheet HTML 1Page - PHOENIX CONTACT 1755703 Datasheet HTML 2Page - PHOENIX CONTACT 1755703 Datasheet HTML 3Page - PHOENIX CONTACT 1755703 Datasheet HTML 4Page - PHOENIX CONTACT  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
PT 1,5/14-PH-5,0 Order No.: 1755703
http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1755703
PHOENIX CONTACT Inc., USA
Page 3 / 4
http://www.phoenixcon.com
Dec 9, 2010
Certificates / Approvals
Certification
CUL, UL
CUL
Nominal voltage UN
300 V
Nominal current IN
5 A
AWG/kcmil
28-14
UL
Nominal voltage UN
300 V
Nominal current IN
5 A
AWG/kcmil
28-14
Diagrams/Drawings
Dimensioned drawing


同様の部品番号 - 1755703

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
PHOENIX CONTACT
1755707 PHOENIX-1755707 Datasheet
97Kb / 3P
   Header with side panels, plug-in direction vertical to the p.c.b.
More results

同様の説明 - 1755703

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
PHOENIX CONTACT
1755855 PHOENIX-1755855 Datasheet
97Kb / 4P
   PT 1,5/14-PH-5,0 CLIP
1755693 PHOENIX-1755693 Datasheet
97Kb / 4P
   PT 1,5/13-PH-5,0
1755648 PHOENIX-1755648 Datasheet
97Kb / 4P
   PT 1,5/ 8-PH-5,0
1755664 PHOENIX-1755664 Datasheet
96Kb / 4P
   PT 1,5/10-PH-5,0
1755729 PHOENIX-1755729 Datasheet
97Kb / 4P
   PT 1,5/16-PH-5,0
1755622 PHOENIX-1755622 Datasheet
97Kb / 4P
   PT 1,5/ 6-PH-5,0
1755635 PHOENIX-1755635 Datasheet
97Kb / 4P
   PT 1,5/ 7-PH-5,0
1755583 PHOENIX-1755583 Datasheet
125Kb / 4P
   PT 1,5/ 2-PH-5,0
1755596 PHOENIX-1755596 Datasheet
97Kb / 4P
   PT 1,5/ 3-PH-5,0
1755651 PHOENIX-1755651 Datasheet
97Kb / 4P
   PT 1,5/ 9-PH-5,0
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com