| データシートサーチシステム |
|
HT66F13 データシート(PDF) 156 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HT66F13 データシート(HTML) 156 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
156 / 173 page ![]() 20-pinSOP(300mil)OutlineDimensions MS-013 Symbol Dimensionsininch Min. Nom. Max. A 0.393 ¾ 0.419 B 0.256 ¾ 0.300 C 0.012 ¾ 0.020 C ¢ 0.496 ¾ 0.512 D ¾ ¾ 0.104 E ¾ 0.050 ¾ F 0.004 ¾ 0.012 G 0.016 ¾ 0.050 H 0.008 ¾ 0.013 a 0 ° ¾ 8 ° Symbol Dimensionsinmm Min. Nom. Max. A 9.98 ¾ 10.64 B 6.50 ¾ 7.62 C 0.30 ¾ 0.51 C ¢ 12.60 ¾ 13.00 D ¾ ¾ 2.64 E ¾ 1.27 ¾ F 0.10 ¾ 0.30 G 0.41 ¾ 1.27 H 0.20 ¾ 0.33 a 0 ° ¾ 8 ° HT66F13/HT66F14/HT66F15 EnhancedA/DFlashTypeMCU Rev.1.10 156 February9,2011 2 0 1 1 1 1 0 A B C D E F C ' G H = |