データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SXO-03025 データシート(PDF) 2 Page - PETERMANN-TECHNIK

部品番号 SXO-03025
部品情報  HIGH RELIABILITY FOR LOW COST
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PETERMANN [PETERMANN-TECHNIK]
ホームページ  http://www.petermann-technik.de
Logo PETERMANN - PETERMANN-TECHNIK

SXO-03025 データシート(HTML) 2 Page - PETERMANN-TECHNIK

  SXO-03025 Datasheet HTML 1Page - PETERMANN-TECHNIK SXO-03025 Datasheet HTML 2Page - PETERMANN-TECHNIK SXO-03025 Datasheet HTML 3Page - PETERMANN-TECHNIK  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
http://www.petermann-technik.com | info@petermann-technik.com
OUTLINE DRAWING OF SXO-03025
3.2+0.2
-
#3
#2
#1
1.0
#1
#2
#4
#3
1.4
2.2
(*)
Cby=0.01µF
PIN
FUNCTION
#1
#2
#3
#4
Enable / Disable
GND
Output
Vcc
Unit:mm
TAPE AND REEL DIMENSIONS
PULL DIRECTION
21.0+0.8
-
13.0+0.2
2.8+0.1
4.0+0.1
1.15+0.1
1.0+0.1
9.0+0.3
12.4+0.1
2.0+0.5
-
-
-
-
-
-
-
0.25+0.1
-
2.0+0.1
-
4.0+0.1
-
1.5+0.1
-
-
Unit: mm
TEST CIRCUIT CMOS
TEST
POINT
+
-
mA
M
VM
POWER
SUPPLY
+
-
+
-
0,1µF
OSCILLATOR
OUT
GND
#1
#7
#8
#14
C =15pF
L
NOTE: CL includes probe and fixture capacitance
VCC
TRI-STATE-INPUT


同様の部品番号 - SXO-03025

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
PETERMANN-TECHNIK
SXO-05032 PETERMANN-SXO-05032 Datasheet
119Kb / 3P
HIGH RELIABILITY FOR LOW COST
SXO-0507 PETERMANN-SXO-0507 Datasheet
114Kb / 3P
HIGH RELIABILITY FOR LOW COST
More results

同様の説明 - SXO-03025

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
PETERMANN-TECHNIK
SMD02016 PETERMANN-SMD02016_15 Datasheet
564Kb / 4P
High reliability for low cost
ZTT-MTMX PETERMANN-ZTT-MTMX Datasheet
725Kb / 3P
High reliability for low cost
VCTXO PETERMANN-VCTXO Datasheet
1Mb / 6P
High reliability for low cost
UM1-SMD PETERMANN-UM1-SMD Datasheet
497Kb / 4P
High reliability for low cost
SXO18 PETERMANN-SXO18 Datasheet
888Kb / 3P
High reliability for low cost
SMD-VCXO4-0507-3 PETERMANN-SMD-VCXO4-0507-3 Datasheet
298Kb / 3P
High reliability for low cost
M7502 PETERMANN-M7502 Datasheet
134Kb / 3P
HIGH RELIABILITY FOR LOW COST
M2500 PETERMANN-M2500 Datasheet
147Kb / 2P
HIGH RELIABILITY FOR LOW COST
M4115 PETERMANN-M4115 Datasheet
78Kb / 1P
HIGH RELIABILITY FOR LOW COST
M6302 PETERMANN-M6302 Datasheet
122Kb / 2P
HIGH RELIABILITY FOR LOW COST
M6337 PETERMANN-M6337 Datasheet
125Kb / 2P
HIGH RELIABILITY FOR LOW COST
More results


Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com