データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

T-14404 データシート(PDF) 1 Page - Rhombus Industries Inc.

部品番号 T-14404
部品情報  T1/CEPT/ISDN PRI INTERFACE TRANSFORMER
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  RHOMBUS-IND [Rhombus Industries Inc.]
ホームページ  http://www.rhombus-ind.com
Logo RHOMBUS-IND - Rhombus Industries Inc.

T-14404 データシート(HTML) 1 Page - Rhombus Industries Inc.

  T-14404 Datasheet HTML 1Page - Rhombus Industries Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
15801 Chemical Lane, Huntington Beach, CA 92649
Phone: (714) 898-0960
FAX: (714) 896-0971
NAME:
SHEET:
DATE:
RHOMBUS P/N:
CUST P/N:
Rhombus
Transformers & Magnetic Products
Industries Inc.
12
1
11
9
4
3
10
7
6
.550 (13.97)
.520 (13.21)
MAX.
.456
(11.58)
.040
(1.02)
TYP.
.010
(0.25)
TYP.
.340
(8.64)
MAX.
MAX.
.650
(16.51)
.020
(0.51)
TYP.
.100
(2.54)
TYP.
.040
(1.02)
TYP.
PARAMETER
MIN.
MAX.
UNITS
OCL (Primary)
1.6
mH
Leakage Inductance
1.3 & 1.3
µH
Capacitance (C
W/W
)
55 & 40
pF
Primary DC Resistance
1.1& 1.1
ohms
Secondary DC Resistance
1.1 & 0.7
ohms
ET Product
10
V
µS
1 OF 1
2/23/98
T-14404
SCHEMATIC DIAGRAM:
Primary Pins 1-3 & 4-6
Turns Ratio ( + 5% )
1:2CT & 2:1
T1/CEPT/ISDN PRI
INTERFACE
TRANSFORMER
PHYSICAL DIMENSIONS
All dimensions in inches (mm):
www.rhombus-ind.com
Flammability: Materials used in
the production of these units
meet requirements of UL94-VO
and IEC 695-2-2 needle flame
test.
Tape and Reel available.
Parts shipped in anti-static
tubes. 29 pieces per tube
1500 V
RMS Isolation (Hi-Pot)


同様の部品番号 - T-14404

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rhombus Industries Inc.
T-14404 RHOMBUS-IND-T-14404 Datasheet
54Kb / 1P
   T1 / CEPT / ISDN-PRI SMD 12 Pin Dual Transformers
More results

同様の説明 - T-14404

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rhombus Industries Inc.
T-10151 RHOMBUS-IND-T-10151 Datasheet
31Kb / 1P
   T1/CEPT/ISDN PRI INTERFACE TRANSFORMER
T-14119 RHOMBUS-IND-T-14119 Datasheet
30Kb / 1P
   T1/CEPT/ISDN PRI Interface Transformer
T-14187 RHOMBUS-IND-T-14187 Datasheet
26Kb / 1P
   T1/CEPT/ISDN PRI Interface Transformer
T-14107 RHOMBUS-IND-T-14107 Datasheet
26Kb / 1P
   T1/CEPT/ISDN PRI Interface Transformer
T-14110 RHOMBUS-IND-T-14110 Datasheet
31Kb / 1P
   T1/CEPT/ISDN PRI Interface Transformer
T-14505 RHOMBUS-IND-T-14505 Datasheet
24Kb / 1P
   T1/CEPT/ISDN PRI INTERFACE TRANSFORMER
T-15801G RHOMBUS-IND-T-15801G Datasheet
26Kb / 1P
   T1/CEPT/ISDN PRI INTERFACE TRANSFORMER
T-15808 RHOMBUS-IND-T-15808 Datasheet
25Kb / 1P
   T1/CEPT/ISDN PRI INTERFACE TRANSFORMER
T-15808G RHOMBUS-IND-T-15808G Datasheet
26Kb / 1P
   T1/CEPT/ISDN PRI INTERFACE TRANSFORMER
T-15810 RHOMBUS-IND-T-15810 Datasheet
26Kb / 1P
   T1/CEPT/ISDN PRI INTERFACE TRANSFORMER
More results


Html Pages

1


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com