データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

1254-10SYGT-S530-E2 データシート(PDF) 2 Page - Everlight Electronics Co., Ltd

部品番号 1254-10SYGT-S530-E2
部品情報  3.0mm Round Type LED Lamps
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  EVERLIGHT [Everlight Electronics Co., Ltd]
ホームページ  http://www.everlight.com
Logo EVERLIGHT - Everlight Electronics Co., Ltd

1254-10SYGT-S530-E2 データシート(HTML) 2 Page - Everlight Electronics Co., Ltd

  1254-10SYGT-S530-E2 Datasheet HTML 1Page - Everlight Electronics Co., Ltd 1254-10SYGT-S530-E2 Datasheet HTML 2Page - Everlight Electronics Co., Ltd 1254-10SYGT-S530-E2 Datasheet HTML 3Page - Everlight Electronics Co., Ltd 1254-10SYGT-S530-E2 Datasheet HTML 4Page - Everlight Electronics Co., Ltd 1254-10SYGT-S530-E2 Datasheet HTML 5Page - Everlight Electronics Co., Ltd 1254-10SYGT-S530-E2 Datasheet HTML 6Page - Everlight Electronics Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
DATASHEET
LAMP
1254-10SYGT/S530-E2
2
Copyright © 2010, Everlight All Rights Reserved. Release Date : Jan.09. 2014. Issue No: DLE-0006420_Rev.2
www.everlight.com
Chip
Materials
Emitted Color
Resin Color
AlGaInP
Brilliant Yellow Green
Green Trans
Absolute Maximum Ratings (Ta=25℃
℃)
Parameter
Symbol
Rating
Unit
Continuous Forward Current
IF
25
mA
Peak Forward Current (Duty 1/10 @ 1KHZ)
IFP
60
mA
Reverse Voltage
VR
5
V
Power Dissipation
Pd
60
mW
Operating Temperature
Topr
-40 ~ +85
Storage Temperature
Tstg
-40 ~ +100
Soldering Temperature
Tsol
260
℃ for 5 sec.
Electro-Optical Characteristics (Ta=25℃
℃)
Parameter
Symbol
Min.
Typ.
Max.
Unit
Conditio
n
Luminous Intensity
Iv
160
320
-----
mcd
IF=20mA
Viewing Angle
1/2
-----
30
-----
deg
IF=20mA
Peak Wavelength
λp
-----
575
-----
nm
IF=20mA
Dominant Wavelength
λd
-----
573
-----
nm
IF=20mA
Spectrum Radiation Bandwidth
∆λ
-----
20
-----
nm
IF=20mA
Forward Voltage
VF
1.7
2.0
2.4
V
IF=20mA
Reverse Current
IR
-----
-----
10
µ
A
VR=5V


同様の部品番号 - 1254-10SYGT-S530-E2

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Everlight Electronics C...
1254-10SYGT-S530-E2 EVERLIGHT-1254-10SYGT-S530-E2 Datasheet
287Kb / 8P
   LAMP
More results

同様の説明 - 1254-10SYGT-S530-E2

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Everlight Electronics C...
204-10SYGD-S530-E3 EVERLIGHT-204-10SYGD-S530-E3 Datasheet
101Kb / 6P
   3.0mm Round Type LED Lamps
204-10UYOC-S530-A3 EVERLIGHT-204-10UYOC-S530-A3 Datasheet
156Kb / 7P
   3.0mm Round Type LED Lamps
DLE-0001704 EVERLIGHT-DLE-0001704 Datasheet
120Kb / 6P
   3.0mm Round Type LED Lamps
1224-10UYT-S530-A3 EVERLIGHT-1224-10UYT-S530-A3 Datasheet
116Kb / 6P
   3.0mm Round Type LED Lamps
1254-10UYD-S530-A3 EVERLIGHT-1254-10UYD-S530-A3 Datasheet
102Kb / 6P
   3.0mm Round Type LED Lamps
204-10UYD-S530-A3 EVERLIGHT-204-10UYD-S530-A3 Datasheet
138Kb / 7P
   3.0mm Round Type LED Lamps
1254-10SDRD-S530-A3 EVERLIGHT-1254-10SDRD-S530-A3 Datasheet
123Kb / 6P
   3.0mm Round Type LED Lamps
1254-10SYGD-S530-E2 EVERLIGHT-1254-10SYGD-S530-E2 Datasheet
98Kb / 6P
   3.0mm Round Type LED Lamps
204-10UYD-S530-A3-L EVERLIGHT-204-10UYD-S530-A3-L Datasheet
110Kb / 6P
   3.0mm Round Type LED Lamps
204-10UYT-S530-A3 EVERLIGHT-204-10UYT-S530-A3_05 Datasheet
99Kb / 6P
   3.0mm Round Type LED Lamps
A264B-SUR-S530-A3-F14-9 EVERLIGHT-A264B-SUR-S530-A3-F14-9 Datasheet
108Kb / 6P
   3.0mm Round Type LED Lamps
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com