データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

1254-10SYGT-S530-E2 データシート(PDF) 3 Page - Everlight Electronics Co., Ltd

部品番号 1254-10SYGT-S530-E2
部品情報  3.0mm Round Type LED Lamps
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  EVERLIGHT [Everlight Electronics Co., Ltd]
ホームページ  http://www.everlight.com
Logo EVERLIGHT - Everlight Electronics Co., Ltd

1254-10SYGT-S530-E2 データシート(HTML) 3 Page - Everlight Electronics Co., Ltd

  1254-10SYGT-S530-E2 Datasheet HTML 1Page - Everlight Electronics Co., Ltd 1254-10SYGT-S530-E2 Datasheet HTML 2Page - Everlight Electronics Co., Ltd 1254-10SYGT-S530-E2 Datasheet HTML 3Page - Everlight Electronics Co., Ltd 1254-10SYGT-S530-E2 Datasheet HTML 4Page - Everlight Electronics Co., Ltd 1254-10SYGT-S530-E2 Datasheet HTML 5Page - Everlight Electronics Co., Ltd 1254-10SYGT-S530-E2 Datasheet HTML 6Page - Everlight Electronics Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
DATASHEET
LAMP
1254-10SYGT/S530-E2
3
Copyright © 2010, Everlight All Rights Reserved. Release Date : Jan.09. 2014. Issue No: DLE-0006420_Rev.2
www.everlight.com
Typical Electro-Optical Characteristics Curves
Relative Intensity vs. Wavelength (Ta=25
℃)
Directivity (Ta=25
℃)
Wavelength (nm)
Relative Intensity (a.u.)
Forward Current vs. Forward Voltage (Ta=25
℃)
Relative Intensity vs. Forward Current (Ta=25
℃)
0
5
10
15
20
25
0.0
0.5
1.0
1.5
Forward Voltage (V)
Forward Current (mA)
Relative Intensity vs. Ambient Temp.
Forward Current vs. Ambient Temp.
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
0
20
40
60
80
100
0
10
20
30
40
Ambient Temperature Ta
(℃)
Ambient Temperature Ta
(℃)


同様の部品番号 - 1254-10SYGT-S530-E2

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Everlight Electronics C...
1254-10SYGT-S530-E2 EVERLIGHT-1254-10SYGT-S530-E2 Datasheet
287Kb / 8P
   LAMP
More results

同様の説明 - 1254-10SYGT-S530-E2

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Everlight Electronics C...
204-10SYGD-S530-E3 EVERLIGHT-204-10SYGD-S530-E3 Datasheet
101Kb / 6P
   3.0mm Round Type LED Lamps
204-10UYOC-S530-A3 EVERLIGHT-204-10UYOC-S530-A3 Datasheet
156Kb / 7P
   3.0mm Round Type LED Lamps
DLE-0001704 EVERLIGHT-DLE-0001704 Datasheet
120Kb / 6P
   3.0mm Round Type LED Lamps
1224-10UYT-S530-A3 EVERLIGHT-1224-10UYT-S530-A3 Datasheet
116Kb / 6P
   3.0mm Round Type LED Lamps
1254-10UYD-S530-A3 EVERLIGHT-1254-10UYD-S530-A3 Datasheet
102Kb / 6P
   3.0mm Round Type LED Lamps
204-10UYD-S530-A3 EVERLIGHT-204-10UYD-S530-A3 Datasheet
138Kb / 7P
   3.0mm Round Type LED Lamps
1254-10SDRD-S530-A3 EVERLIGHT-1254-10SDRD-S530-A3 Datasheet
123Kb / 6P
   3.0mm Round Type LED Lamps
1254-10SYGD-S530-E2 EVERLIGHT-1254-10SYGD-S530-E2 Datasheet
98Kb / 6P
   3.0mm Round Type LED Lamps
204-10UYD-S530-A3-L EVERLIGHT-204-10UYD-S530-A3-L Datasheet
110Kb / 6P
   3.0mm Round Type LED Lamps
204-10UYT-S530-A3 EVERLIGHT-204-10UYT-S530-A3_05 Datasheet
99Kb / 6P
   3.0mm Round Type LED Lamps
A264B-SUR-S530-A3-F14-9 EVERLIGHT-A264B-SUR-S530-A3-F14-9 Datasheet
108Kb / 6P
   3.0mm Round Type LED Lamps
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com