データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

DM51157 データシート(PDF) 182 Page - ITT Industries

部品番号 DM51157
部品情報  D Subminiature Connectors
PDF  301 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ITT [ITT Industries]
ホームページ  http://www.ittcannon.com
Logo ITT - ITT Industries

DM51157 データシート(HTML) 182 Page - ITT Industries

Back Button DM51157 Datasheet HTML 178Page - ITT Industries DM51157 Datasheet HTML 179Page - ITT Industries DM51157 Datasheet HTML 180Page - ITT Industries DM51157 Datasheet HTML 181Page - ITT Industries DM51157 Datasheet HTML 182Page - ITT Industries DM51157 Datasheet HTML 183Page - ITT Industries DM51157 Datasheet HTML 184Page - ITT Industries DM51157 Datasheet HTML 185Page - ITT Industries DM51157 Datasheet HTML 186Page - ITT Industries Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 182 / 301 page
background image
Dimensions are shown in mm (inch)
Dimensions subject to change
181
D Subminiature
Space/High Reliability
Solder Cup
Receptacle
Reader’s Resource
For contact cavity arrangements,
see page 224.
For panel cutouts, see page 221.
For hardware views (Standard), see page 226.
Part Numbers
Shell Size
Layout
Through Hole
Dual
Float Mount
DE
9
DEM9SNM*
DEMY9SNM*
DA
15
DAM15SNM*
DAMY15SNM*
DB
25
DBM25SNM*
DBMY25SNM*
DC
37
DCM37SNM*
DCMY37SNM*
DD
50
DDM50SNM*
DDMY50SNM*
Notes: * For Residual Magnetism Level of 200 gamma, add B. Example: DEM9SNMB
For shells with 50 microinches gold, add K52. Example: DEM9SNMK52
Dimensions
Shell Size
A
±0,38 (.015)
B
±0,13 (.005)
C
±0,13 (.005)
D
±0,13 (.005)
E
±0,38 (.015)
F
±0,25 (.010)
W
±0,38 (.015)
K
±0,318 (.0125)
L
±0,25 (.010)
DE
30,81 (1.213)
16,33 (.643)
24,99 (.984)
7,90 (.311)
12,55 (.494)
10,90 (.429)
6,94 (.273)
1,206 (.0475)
0,76 (.030)
DA
39,14 (1.541)
24,66 (.971)
33,32 (1.312)
7,90 (.311)
12,55 (.494)
10,90 (.429)
6,94 (.273)
1,206 (.0475)
0,76 (.030)
DB
53,04 (2.088)
38,38 (1.511)
47,04 (1.852)
7,90 (.311)
12,55 (.494)
10,90 (.429)
6,94 (.273)
1,206 (.0475)
0,76 (.030)
DC
69,32 (2.729)
54,84 (2.159)
63,50 (2.500)
7,90 (.311)
12,55 (.494)
10,90 (.429)
6,94 (.273)
1,206 (.0475)
0,76 (.030)
DD
66,93 (2.635)
52,42 (2.064)
61,11 (2.406)
10,74 (.423)
15,37 (.605)
10,90 (.429)
6,94 (.273)
1,206 (.0475)
0,76 (.030)
Engaging Face
DD Configuration
A
C
B
E
D
10
°
Ø 3,05
(.120)
5,69
(.224)
2,84
(.112)
L
K
2,84
(.112)
F
W
9,91 (.390)
MAX



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More