データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

KTLP3507S データシート(PDF) 5 Page - COSMO Electronics Corporation

部品番号 KTLP3507S
部品情報  Compact dual-in-line package
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  COSMO [COSMO Electronics Corporation]
ホームページ  http://www.cosmo-ic.com
Logo COSMO - COSMO  Electronics Corporation

KTLP3507S データシート(HTML) 5 Page - COSMO Electronics Corporation

  KTLP3507S Datasheet HTML 1Page - COSMO  Electronics Corporation KTLP3507S Datasheet HTML 2Page - COSMO  Electronics Corporation KTLP3507S Datasheet HTML 3Page - COSMO  Electronics Corporation KTLP3507S Datasheet HTML 4Page - COSMO  Electronics Corporation KTLP3507S Datasheet HTML 5Page - COSMO  Electronics Corporation KTLP3507S Datasheet HTML 6Page - COSMO  Electronics Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
PRODUCT SPECIFICATION
DATE:07/31/2008
cosmo
ELECTRONICS CORPORATION
Power Photo TRIAC:
KTLP3507S
61P46002
REV.
3
SHEET 5 OF 6
ITM vs. VTM
IDRM vs. Ta
0
0
+0.5 +1.0
IF=10mA,Ta=25°C
+1.2
+0.8
+0.6
+1.0
+1.5
-0.6
-1.0
-1.2
-0.8
-1.5 -1.0 -0.5
IF=0,VDRM=Rated
-40 -20 0 20406080 100
50
100
200
500
1000
On-State Voltage VTM ( V )
Ambient Temperature Ta ( ℃ )


同様の部品番号 - KTLP3507S

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
COSMO Electronics Corp...
KTLP3507STL COSMO-KTLP3507STL Datasheet
255Kb / 10P
8PIN ZERO-CROSS TRIAC DRIVER PHOTOCOUPLER
KTLP3507STLD COSMO-KTLP3507STLD Datasheet
255Kb / 10P
8PIN ZERO-CROSS TRIAC DRIVER PHOTOCOUPLER
KTLP3507STR COSMO-KTLP3507STR Datasheet
255Kb / 10P
8PIN ZERO-CROSS TRIAC DRIVER PHOTOCOUPLER
KTLP3507STRU COSMO-KTLP3507STRU Datasheet
255Kb / 10P
8PIN ZERO-CROSS TRIAC DRIVER PHOTOCOUPLER
More results

同様の説明 - KTLP3507S

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
COSMO Electronics Corp...
KTLP3507H COSMO-KTLP3507H Datasheet
114Kb / 6P
Compact dual-in-line package
KTLP3506S COSMO-KTLP3506S Datasheet
137Kb / 6P
Compact dual-in-line package
KTLP3616S COSMO-KTLP3616S Datasheet
137Kb / 6P
Compact dual-in-line package
KTLP3617S COSMO-KTLP3617S Datasheet
139Kb / 6P
Compact dual-in-line package.
KTLP3506H COSMO-KTLP3506H Datasheet
113Kb / 6P
Compact dual-in-line package
KTLP3502H COSMO-KTLP3502H Datasheet
113Kb / 6P
Compact dual-in-line package
KTLP3502S COSMO-KTLP3502S Datasheet
137Kb / 6P
Compact dual-in-line package
KTLP3503S COSMO-KTLP3503S Datasheet
139Kb / 6P
Compact dual-in-line package
KTLP3617H COSMO-KTLP3617H Datasheet
114Kb / 6P
Compact dual-in-line package
KTLP3503H COSMO-KTLP3503H Datasheet
114Kb / 6P
Compact dual-in-line package
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com