データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2N7002K-T1-E3 データシート(PDF) 6 Page - Vishay Siliconix

部品番号 2N7002K-T1-E3
部品情報  N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  VISHAY [Vishay Siliconix]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

2N7002K-T1-E3 データシート(HTML) 6 Page - Vishay Siliconix

  2N7002K-T1-E3 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix 2N7002K-T1-E3 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix 2N7002K-T1-E3 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix 2N7002K-T1-E3 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix 2N7002K-T1-E3 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix 2N7002K-T1-E3 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix 2N7002K-T1-E3 Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix 2N7002K-T1-E3 Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix 2N7002K-T1-E3 Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 9 page
background image
Vishay Siliconix
Package Information
Document Number: 71196
09-Jul-01
www.vishay.com
1
SOT-23 (TO-236): 3-LEAD
b
E
E1
1
3
2
S
e
e1
D
A2
A
A1
C
Seating Plane
0.10 mm
0.004"
C
C
L1
L
q
Gauge Plane
Seating Plane
0.25 mm
Dim
MILLIMETERS
INCHES
Min
Max
Min
Max
A
0.89
1.12
0.035
0.044
A1
0.01
0.10
0.0004
0.004
A2
0.88
1.02
0.0346
0.040
b
0.35
0.50
0.014
0.020
c
0.085
0.18
0.003
0.007
D
2.80
3.04
0.110
0.120
E
2.10
2.64
0.083
0.104
E1
1.20
1.40
0.047
0.055
e
0.95 BSC
0.0374 Ref
e1
1.90 BSC
0.0748 Ref
L
0.40
0.60
0.016
0.024
L1
0.64 Ref
0.025 Ref
S
0.50 Ref
0.020 Ref
q
3°8°
3°8°
ECN: S-03946-Rev. K, 09-Jul-01
DWG: 5479


同様の部品番号 - 2N7002K-T1-E3

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
2N7002K-T1-E3 VISHAY-2N7002K-T1-E3 Datasheet
219Kb / 9P
   N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
Rev. E, 18-May-09
logo
Analog Devices
2N7002K-T1-E3 AD-2N7002K-T1-E3 Datasheet
1Mb / 12P
   Evaluating the LTC2688 16-Channel, 16-Bit Voltage Output SoftSpan DAC
More results

同様の説明 - 2N7002K-T1-E3

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
SI7478DP VISHAY-SI7478DP Datasheet
231Kb / 5P
   N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 07-Nov-05
2N7000KL VISHAY-2N7000KL Datasheet
73Kb / 4P
   N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 16-Feb-04
logo
DinTek Semiconductor Co...
DTL9604 DINTEK-DTL9604 Datasheet
246Kb / 8P
   N-Channel 60 V (D-S) MOSFET
logo
Bruckewell Technology L...
MSD20N06 BWTECH-MSD20N06 Datasheet
566Kb / 5P
   N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
MSD30N06 BWTECH-MSD30N06 Datasheet
702Kb / 8P
   N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SIR664DP VISHAY-SIR664DP Datasheet
161Kb / 9P
   N-Channel 60 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 13-May-13
logo
Analog Power
AM110N06-08FP ANALOGPOWER-AM110N06-08FP Datasheet
577Kb / 5P
   N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
AM2362N ANALOGPOWER-AM2362N Datasheet
311Kb / 5P
   N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SUM50020EL VISHAY-SUM50020EL Datasheet
189Kb / 9P
   N-Channel 60 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 10-Aug-15
SIS862DN VISHAY-SIS862DN Datasheet
565Kb / 13P
   N-Channel 60 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 27-May-13
logo
Analog Power
AM7960N ANALOGPOWER-AM7960N Datasheet
310Kb / 5P
   N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com