データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MM74HC04 データシート(PDF) 3 Page - Fairchild Semiconductor

部品番号 MM74HC04
部品情報  Hex Inverter
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

MM74HC04 データシート(HTML) 3 Page - Fairchild Semiconductor

  MM74HC04 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor MM74HC04 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor MM74HC04 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor MM74HC04 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor MM74HC04 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor MM74HC04 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
3
www.fairchildsemi.com
AC Electrical Characteristics
VCC = 5V, TA = 25°C, CL = 15 pF, tr = tf = 6 ns
AC Electrical Characteristics
VCC = 2.0V to 6.0V, CL = 50 pF, tr = tf = 6 ns (unless otherwise specified)
Note 5: CPD determines the no load dynamic power consumption, PD = CPD VCC
2 f
+ I
CC VCC, and the no load dynamic current consumption,
IS = CPD VCC f + ICC.
Symbol
Parameter
Conditions
Typ
Guaranteed
Units
Limit
tPHL, tPLH
Maximum Propagation
8
15
ns
Delay
Symbol
Parameter
Conditions
VCC
TA = 25°CTA = −40 to 85°CTA = −55 to 125°C
Units
Typ
Guaranteed Limits
tPHL, tPLH
Maximum Propagation
2.0V
55
95
120
145
ns
Delay
4.5V
11
19
24
29
ns
6.0V
9
16
20
24
ns
tTLH, tTHL
Maximum Output Rise
2.0V
30
75
95
110
ns
and Fall Time
4.5V
8
15
19
22
ns
6.0V
7
13
16
19
ns
CPD
Power Dissipation
(per gate)
20
pF
Capacitance (Note 5)
CIN
Maximum Input
5
10
10
10
pF
Capacitance


同様の部品番号 - MM74HC04

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
MM74HC04 FAIRCHILD-MM74HC04 Datasheet
84Kb / 7P
   Hex Inverter
logo
ON Semiconductor
MM74HC04 ONSEMI-MM74HC04 Datasheet
236Kb / 5P
   Hex Inverter
September-2017,Rev.2
logo
Fairchild Semiconductor
MM74HC04M FAIRCHILD-MM74HC04M Datasheet
84Kb / 7P
   Hex Inverter
MM74HC04M FAIRCHILD-MM74HC04M Datasheet
334Kb / 9P
   Hex Inverter
logo
ON Semiconductor
MM74HC04M ONSEMI-MM74HC04M Datasheet
236Kb / 5P
   Hex Inverter
September-2017,Rev.2
More results

同様の説明 - MM74HC04

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
74LVC04A PHILIPS-74LVC04A Datasheet
87Kb / 10P
   Hex inverter
1997 Jun 30
logo
Texas Instruments
74AC11004 TI-74AC11004 Datasheet
75Kb / 5P
[Old version datasheet]   HEX INVERTER
REVISED APRIL 1996
logo
Fairchild Semiconductor
74AC04 FAIRCHILD-74AC04 Datasheet
104Kb / 8P
   Hex Inverter
74VHCT04A FAIRCHILD-74VHCT04A Datasheet
128Kb / 8P
   Hex Inverter
MM74HCU04 FAIRCHILD-MM74HCU04 Datasheet
81Kb / 6P
   Hex Inverter
logo
NXP Semiconductors
74HC04 PHILIPS-74HC04 Datasheet
33Kb / 5P
   Hex inverter
2003 Jul 23
logo
STMicroelectronics
HCC4069UB STMICROELECTRONICS-HCC4069UB Datasheet
283Kb / 12P
   HEX INVERTER
logo
Motorola, Inc
74LS04 MOTOROLA-74LS04 Datasheet
34Kb / 2P
   HEX INVERTER
logo
NXP Semiconductors
74ALS04B PHILIPS-74ALS04B Datasheet
100Kb / 8P
   Hex inverter
1991 Feb 08
logo
STMicroelectronics
74AC04 STMICROELECTRONICS-74AC04_01 Datasheet
176Kb / 8P
   HEX INVERTER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com