データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

STM32L151C8 データシート(PDF) 104 Page - STMicroelectronics

部品番号 STM32L151C8
部品情報  Ultra-low-power 32-bit MCU ARM-based Cortex-M3, 128KB Flash, 16KB SRAM, 4KB EEPROM, LCD, USB, ADC, DAC
PDF  121 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
ホームページ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32L151C8 データシート(HTML) 104 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32L151C8 Datasheet HTML 100Page - STMicroelectronics STM32L151C8 Datasheet HTML 101Page - STMicroelectronics STM32L151C8 Datasheet HTML 102Page - STMicroelectronics STM32L151C8 Datasheet HTML 103Page - STMicroelectronics STM32L151C8 Datasheet HTML 104Page - STMicroelectronics STM32L151C8 Datasheet HTML 105Page - STMicroelectronics STM32L151C8 Datasheet HTML 106Page - STMicroelectronics STM32L151C8 Datasheet HTML 107Page - STMicroelectronics STM32L151C8 Datasheet HTML 108Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 104 / 121 page
background image
Package characteristics
STM32L151x6/8/B, STM32L152x6/8/B
104/121
Doc ID 17659 Rev 8
Figure 32.
Recommended footprint
1.
Dimensions are in millimeters.
Table 62.
LQPF100, 14 x 14 mm, 100-pin low-profile quad flat package mechanical
data
Symbol
millimeters
inches(1)
1.
Values in inches are converted from mm and rounded to 4 decimal digits.
Min
Typ
Max
Min
Typ
Max
A
1.600
0.0630
A1
0.050
0.150
0.0020
0.0059
A2
1.350
1.400
1.450
0.0531
0.0551
0.0571
b
0.170
0.220
0.270
0.0067
0.0087
0.0106
c
0.090
0.200
0.0035
0.0079
D
15.800
16.000
16.200
0.6220
0.6299
0.6378
D1
13.800
14.000
14.200
0.5433
0.5512
0.5591
D3
12.000
0.4724
E
15.800
16.000
16.200
0.6220
0.6299
0.6378
E1
13.800
14.000
14.200
0.5433
0.5512
0.5591
E3
12.000
0.4724
e
0.500
0.0197
L
0.450
0.600
0.750
0.0177
0.0236
0.0295
L1
1.000
0.0394
k
0.0°
3.5°
7.0°
0.0°
3.5°
7.0°
ccc
0.080
0.0031
75
51
50
76
0.5
0.3
16.7
14.3
100
26
12.3
25
1.2
16.7
1
ai14906



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com