| データシートサーチシステム |
|
AM8530H データシート(PDF) 126 Page - Advanced Micro Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AM8530H データシート(HTML) 126 Page - Advanced Micro Devices |
|
126 / 194 page ![]() Register Description AMD 6–16 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 SYNC7 SYNC1 SYNC7 SYNC3 ADR7 ADR7 SYNC6 SYNC0 SYNC6 SYNC2 ADR6 ADR6 SYNC5 SYNC5 SYNC5 SYNC1 ADR5 ADR5 SYNC4 SYNC4 SYNC4 SYNC0 ADR4 ADR4 SYNC3 SYNC3 SYNC3 1 ADR3 X SYNC2 SYNC2 SYNC2 1 ADR2 X SYNC1 SYNC1 SYNC1 1 ADR1 X SYNC0 SYNC0 SYNC0 1 ADR0 X MONOSYNC, 8 BITS MONOSYNC, 6 BITS BISYNC, 16 BITS BISYNC, 12 BITS SDLC SDLC (ADDRESS RANGE) Figure 6–7. Write Register 6 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 SYNC7 SYNC5 SYNC15 SYNC11 0 SYNC6 SYNC4 SYNC14 SYNC10 1 SYNC5 SYNC3 SYNC13 SYNC9 1 SYNC4 SYNC2 SYNC12 SYNC8 1 SYNC3 SYNC1 SYNC11 SYNC7 1 SYNC2 SYNC0 SYNC10 SYNC6 1 SYNC1 X SYNC9 SYNC5 1 SYNC0 X SYNC8 SYNC4 0 MONOSYNC, 8 BITS MONOSYNC, 6 BITS BISYNC, 16 BITS BISYNC, 12 BITS SDLC (Flag) Figure 6–8. Write Register 7 |