| データシートサーチシステム |
|
PSD833F2 データシート(PDF) 123 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PSD833F2 データシート(HTML) 123 Page - STMicroelectronics |
|
123 / 128 page ![]() PSD8XXFX PLCC52 pin assignments Doc ID 7833 Rev 7 123/128 Appendix B PLCC52 pin assignments Table 77. PLCC52 connections (see Features) Pin number Pin assignments 1GND 2 PB5 3 PB4 4 PB3 5 PB2 6 PB1 7 PB0 8PD2 9PD1 10 PD0 11 PC7 12 PC6 13 PC5 14 PC4 15 VCC 16 GND 17 PC3 18 PC2 19 PC1 20 PC0 21 PA7 22 PA6 23 PA5 24 PA4 25 PA3 26 GND 27 PA2 28 PA1 29 PA0 30 AD0 31 AD1 32 AD2 Obsolete Product(s) - Obsolete Product(s) |