| データシートサーチシステム |
|
IO99PDB2V2 データシート(PDF) 225 Page - Microsemi Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
IO99PDB2V2 データシート(HTML) 225 Page - Microsemi Corporation |
|
225 / 242 page ![]() ProASIC3L Low Power Flash FPGAs Revision 13 4-53 AF29 GNDQ AF30 GND AG1 IO238NPB6V0 AG2 VCC AG3 IO232NPB5V4 AG4 GND AG5 IO220PPB5V3 AG6 IO228PDB5V4 AG7 IO231NDB5V4 AG8 GEC2/IO231PDB5V4 AG9 IO225NPB5V3 AG10 IO223NPB5V3 AG11 IO221PDB5V3 AG12 IO221NDB5V3 AG13 IO205NPB5V1 AG14 IO199NDB5V0 AG15 IO199PDB5V0 AG16 IO187NDB4V4 AG17 IO187PDB4V4 AG18 IO181NDB4V3 AG19 IO171PPB4V2 AG20 IO165NPB4V1 AG21 IO161NPB4V0 AG22 IO159NDB4V0 AG23 IO159PDB4V0 AG24 IO158PPB4V0 AG25 GDB2/IO155PDB4V0 AG26 GDA2/IO154PPB4V0 AG27 GND AG28 VJTAG AG29 VCC AG30 IO149NDB3V4 AH1 GND AH2 IO233NPB5V4 AH3 VCC FG896 Pin Number A3PE3000L Function AH4 FF/GEB2/IO232PPB5V4 AH5 VCCIB5 AH6 IO219NDB5V3 AH7 IO219PDB5V3 AH8 IO227NDB5V4 AH9 IO227PDB5V4 AH10 IO225PPB5V3 AH11 IO223PPB5V3 AH12 IO211NDB5V2 AH13 IO211PDB5V2 AH14 IO205PPB5V1 AH15 IO195NDB5V0 AH16 IO185NDB4V3 AH17 IO185PDB4V3 AH18 IO181PDB4V3 AH19 IO177NDB4V2 AH20 IO171NPB4V2 AH21 IO165PPB4V1 AH22 IO161PPB4V0 AH23 IO157NDB4V0 AH24 IO157PDB4V0 AH25 IO155NDB4V0 AH26 VCCIB4 AH27 TDI AH28 VCC AH29 VPUMP AH30 GND AJ1 GND AJ2 GND AJ3 GEA2/IO233PPB5V4 AJ4 VCC AJ5 IO217NPB5V2 AJ6 VCC AJ7 IO215NPB5V2 AJ8 IO213NDB5V2 FG896 Pin Number A3PE3000L Function AJ9 IO213PDB5V2 AJ10 IO209NDB5V1 AJ11 IO209PDB5V1 AJ12 IO203NDB5V1 AJ13 IO203PDB5V1 AJ14 IO197NDB5V0 AJ15 IO195PDB5V0 AJ16 IO183NDB4V3 AJ17 IO183PDB4V3 AJ18 IO179NPB4V3 AJ19 IO177PDB4V2 AJ20 IO173NDB4V2 AJ21 IO173PDB4V2 AJ22 IO163NDB4V1 AJ23 IO163PDB4V1 AJ24 IO167NPB4V1 AJ25 VCC AJ26 IO156NPB4V0 AJ27 VCC AJ28 TMS AJ29 GND AJ30 GND AK2 GND AK3 GND AK4 IO217PPB5V2 AK5 GND AK6 IO215PPB5V2 AK7 GND AK8 IO207NDB5V1 AK9 IO207PDB5V1 AK10 IO201NDB5V0 AK11 IO201PDB5V0 AK12 IO193NDB4V4 AK13 IO193PDB4V4 AK14 IO197PDB5V0 FG896 Pin Number A3PE3000L Function |