| データシートサーチシステム |
|
IO96NDB2V1 データシート(PDF) 192 Page - Microsemi Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
IO96NDB2V1 データシート(HTML) 192 Page - Microsemi Corporation |
|
192 / 242 page ![]() Package Pin Assignments 4-20 Revision 13 FG256 Pin Number A3P250L Function A1 GND A2 GAA0/IO00RSB0 A3 GAA1/IO01RSB0 A4 GAB0/IO02RSB0 A5 IO07RSB0 A6 IO10RSB0 A7 IO11RSB0 A8 IO15RSB0 A9 IO20RSB0 A10 IO25RSB0 A11 IO29RSB0 A12 IO33RSB0 A13 GBB1/IO38RSB0 A14 GBA0/IO39RSB0 A15 GBA1/IO40RSB0 A16 GND B1 GAB2/IO117UDB3 B2 GAA2/IO118UDB3 B3 NC B4 GAB1/IO03RSB0 B5 IO06RSB0 B6 IO09RSB0 B7 IO12RSB0 B8 IO16RSB0 B9 IO21RSB0 B10 IO26RSB0 B11 IO30RSB0 B12 GBC1/IO36RSB0 B13 GBB0/IO37RSB0 B14 NC B15 GBA2/IO41PDB1 B16 IO41NDB1 C1 IO117VDB3 C2 IO118VDB3 C3 NC C4 NC C5 GAC0/IO04RSB0 C6 GAC1/IO05RSB0 C7 IO13RSB0 C8 IO17RSB0 C9 IO22RSB0 C10 IO27RSB0 C11 IO31RSB0 C12 GBC0/IO35RSB0 C13 IO34RSB0 C14 NC C15 IO42NPB1 C16 IO44PDB1 D1 IO114VDB3 D2 IO114UDB3 D3 GAC2/IO116UDB3 D4 NC D5 GNDQ D6 IO08RSB0 D7 IO14RSB0 D8 IO18RSB0 D9 IO23RSB0 D10 IO28RSB0 D11 IO32RSB0 D12 GNDQ D13 NC D14 GBB2/IO42PPB1 D15 NC D16 IO44NDB1 E1 IO113PDB3 E2 NC E3 IO116VDB3 E4 IO115UDB3 E5 VMV0 E6 VCCIB0 E7 VCCIB0 E8 IO19RSB0 FG256 Pin Number A3P250L Function E9 IO24RSB0 E10 VCCIB0 E11 VCCIB0 E12 VMV1 E13 GBC2/IO43PDB1 E14 IO46RSB1 E15 NC E16 IO45PDB1 F1 IO113NDB3 F2 IO112PPB3 F3 NC F4 IO115VDB3 F5 VCCIB3 F6 GND F7 VCC F8 VCC F9 VCC F10 VCC F11 GND F12 VCCIB1 F13 IO43NDB1 F14 NC F15 IO47PPB1 F16 IO45NDB1 G1 IO111NDB3 G2 IO111PDB3 G3 IO112NPB3 G4 GFC1/IO110PPB3 G5 VCCIB3 G6 VCC G7 GND G8 GND G9 GND G10 GND G11 VCC G12 VCCIB1 FG256 Pin Number A3P250L Function |