データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2N3250 データシート(PDF) 3 Page - Continental Device India Limited

部品番号 2N3250
部品情報  PNP SILICON PLANAR SWITCHING TRANSISTORS
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  CDIL [Continental Device India Limited]
ホームページ  http://www.cdilsemi.com
Logo CDIL - Continental Device India Limited

2N3250 データシート(HTML) 3 Page - Continental Device India Limited

  2N3250 Datasheet HTML 1Page - Continental Device India Limited 2N3250 Datasheet HTML 2Page - Continental Device India Limited 2N3250 Datasheet HTML 3Page - Continental Device India Limited 2N3250 Datasheet HTML 4Page - Continental Device India Limited  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
2N3250, A/ 2N3251,A
TO-18
Metal Can Package
2N3250_A_2N3251_ARev_1 311003D
TO-18 Metal Can Package
G
1
2
3
H
J
L
A
D
B
DIM
MIN
MAX
A
5.24
5.84
B
4.52
4.97
C
4.31
5.33
D
0.40
0.53
E
0.76
F
1.27
G
2.97
H
0.91
1.17
J
0.71
1.21
K
12.70
L
45 DEG
PIN CONFIGURATION
1. EMITTER
2. BASE
3. COLLECTOR
1
2
3
TO-18
1K/polybag
350 gm/1K pcs
3" x 7.5" x 7.5"
5K
17" x 15" x 13.5"
80K
34 kgs
PACKAGE
Net Weight/Qty
Details
STANDARD PACK
INNER CARTON BOX
Qty
OUTER CARTON BOX
Qty
Gr Wt
Size
Size
Packing Detail
Continental Device India Limited
Data Sheet
Page 3 of 4


同様の部品番号 - 2N3250

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Boca Semiconductor Corp...
2N3250 BOCA-2N3250 Datasheet
183Kb / 5P
   GENERAL PURPOSE TRANSISTOR (PNP SILICON)
logo
Seme LAB
2N3250 SEME-LAB-2N3250 Datasheet
14Kb / 1P
   Bipolar PNP Device in a Hermetically sealed TO18 Metal Package.
logo
New Jersey Semi-Conduct...
2N3250 NJSEMI-2N3250 Datasheet
106Kb / 2P
   GENERAL PURPOSE TRANSISTORS
logo
Central Semiconductor C...
2N3250 CENTRAL-2N3250 Datasheet
545Kb / 2P
   SILICON PNP TRANSISTORS
2N3250A CENTRAL-2N3250A Datasheet
33Kb / 1P
   Small Signal Transistors
More results

同様の説明 - 2N3250

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Continental Device Indi...
2N2906 CDIL-2N2906 Datasheet
147Kb / 4P
   PNP SILICON PLANAR SWITCHING TRANSISTORS
2N2904A CDIL-2N2904A Datasheet
151Kb / 3P
   PNP SILICON PLANAR SWITCHING TRANSISTORS
2N2906A CDIL-2N2906A Datasheet
232Kb / 3P
   PNP SILICON PLANAR SWITCHING TRANSISTORS
logo
Boca Semiconductor Corp...
2N2906A BOCA-2N2906A Datasheet
44Kb / 2P
   PNP SILICON PLANAR SWITCHING TRANSISTORS
logo
Continental Device Indi...
2N3496 CDIL-2N3496 Datasheet
196Kb / 4P
   PNP SILICON PLANAR SWITCHING TRANSISTORS
2N2904 CDIL-2N2904 Datasheet
80Kb / 4P
   PNP SILICON PLANAR SWITCHING TRANSISTORS
logo
Zetex Semiconductors
FMMT3906 ZETEX-FMMT3906 Datasheet
174Kb / 2P
   SOT23 PNP SILICON PLANAR SWITCHING TRANSISTORS
BSS80B ZETEX-BSS80B Datasheet
29Kb / 1P
   SOT23 PNP SILICON PLANAR SWITCHING TRANSISTORS
logo
Continental Device Indi...
2N3905 CDIL-2N3905 Datasheet
359Kb / 5P
   PNP SILICON PLANAR EPITAXIAL SWITCHING TRANSISTORS
logo
Diodes Incorporated
FMMT3905 DIODES-FMMT3905 Datasheet
179Kb / 2P
   SOT23 PNP SILICON PLANAR SWITCHING TRANSISTORS
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com