| データシートサーチシステム |
|
IO106PDB1 データシート(PDF) 132 Page - Microsemi Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
IO106PDB1 データシート(HTML) 132 Page - Microsemi Corporation |
|
132 / 210 page ![]() Package Pin Assignments 4- 16 R e v i sio n 1 5 CS121 Pin Number A3P060 Function A1 GNDQ A2 IO01RSB0 A3 GAA1/IO03RSB0 A4 GAC1/IO07RSB0 A5 IO15RSB0 A6 IO13RSB0 A7 IO17RSB0 A8 GBB1/IO22RSB0 A9 GBA1/IO24RSB0 A10 GNDQ A11 VMV0 B1 GAA2/IO95RSB1 B2 IO00RSB0 B3 GAA0/IO02RSB0 B4 GAC0/IO06RSB0 B5 IO08RSB0 B6 IO12RSB0 B7 IO16RSB0 B8 GBC1/IO20RSB0 B9 GBB0/IO21RSB0 B10 GBB2/IO27RSB0 B11 GBA2/IO25RSB0 C1 IO89RSB1 C2 GAC2/IO91RSB1 C3 GAB1/IO05RSB0 C4 GAB0/IO04RSB0 C5 IO09RSB0 C6 IO14RSB0 C7 GBA0/IO23RSB0 C8 GBC0/IO19RSB0 C9 IO26RSB0 C10 IO28RSB0 C11 GBC2/IO29RSB0 D1 IO88RSB1 D2 IO90RSB1 D3 GAB2/IO93RSB1 D4 IO10RSB0 D5 IO11RSB0 D6 IO18RSB0 D7 IO32RSB0 D8 IO31RSB0 D9 GCA2/IO41RSB0 D10 IO30RSB0 D11 IO33RSB0 E1 IO87RSB1 E2 GFC0/IO85RSB1 E3 IO92RSB1 E4 IO94RSB1 E5 VCC E6 VCCIB0 E7 GND E8 GCC0/IO36RSB0 E9 IO34RSB0 E10 GCB1/IO37RSB0 E11 GCC1/IO35RSB0 F1 VCOMPLF F2 GFB0/IO83RSB1 F3 GFA0/IO82RSB1 F4 GFC1/IO86RSB1 F5 VCCIB1 F6 VCC F7 VCCIB0 F8 GCB2/IO42RSB0 F9 GCC2/IO43RSB0 F10 GCB0/IO38RSB0 F11 GCA1/IO39RSB0 G1 VCCPLF G2 GFB2/IO79RSB1 G3 GFA1/IO81RSB1 G4 GFB1/IO84RSB1 G5 GND G6 VCCIB1 CS121 Pin Number A3P060 Function G7 VCC G8 GDC0/IO46RSB0 G9 GDA1/IO49RSB0 G10 GDB0/IO48RSB0 G11 GCA0/IO40RSB0 H1 IO75RSB1 H2 IO76RSB1 H3 GFC2/IO78RSB1 H4 GFA2/IO80RSB1 H5 IO77RSB1 H6 GEC2/IO66RSB1 H7 IO54RSB1 H8 GDC2/IO53RSB1 H9 VJTAG H10 TRST H11 IO44RSB0 J1 GEC1/IO74RSB1 J2 GEC0/IO73RSB1 J3 GEB1/IO72RSB1 J4 GEA0/IO69RSB1 J5 GEB2/IO67RSB1 J6 IO62RSB1 J7 GDA2/IO51RSB1 J8 GDB2/IO52RSB1 J9 TDI J10 TDO J11 GDC1/IO45RSB0 K1 GEB0/IO71RSB1 K2 GEA1/IO70RSB1 K3 GEA2/IO68RSB1 K4 IO64RSB1 K5 IO60RSB1 K6 IO59RSB1 K7 IO56RSB1 K8 TCK K9 TMS CS121 Pin Number A3P060 Function |