| データシートサーチシステム |
|
IO106PDB1 データシート(PDF) 178 Page - Microsemi Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
IO106PDB1 データシート(HTML) 178 Page - Microsemi Corporation |
|
178 / 210 page ![]() Package Pin Assignments 4- 62 R e v i sio n 1 5 FG256 Pin Number A3P1000 Function A1 GND A2 GAA0/IO00RSB0 A3 GAA1/IO01RSB0 A4 GAB0/IO02RSB0 A5 IO16RSB0 A6 IO22RSB0 A7 IO28RSB0 A8 IO35RSB0 A9 IO45RSB0 A10 IO50RSB0 A11 IO55RSB0 A12 IO61RSB0 A13 GBB1/IO75RSB0 A14 GBA0/IO76RSB0 A15 GBA1/IO77RSB0 A16 GND B1 GAB2/IO224PDB3 B2 GAA2/IO225PDB3 B3 GNDQ B4 GAB1/IO03RSB0 B5 IO17RSB0 B6 IO21RSB0 B7 IO27RSB0 B8 IO34RSB0 B9 IO44RSB0 B10 IO51RSB0 B11 IO57RSB0 B12 GBC1/IO73RSB0 B13 GBB0/IO74RSB0 B14 IO71RSB0 B15 GBA2/IO78PDB1 B16 IO81PDB1 C1 IO224NDB3 C2 IO225NDB3 C3 VMV3 C4 IO11RSB0 C5 GAC0/IO04RSB0 C6 GAC1/IO05RSB0 C7 IO25RSB0 C8 IO36RSB0 C9 IO42RSB0 C10 IO49RSB0 C11 IO56RSB0 C12 GBC0/IO72RSB0 C13 IO62RSB0 C14 VMV0 C15 IO78NDB1 C16 IO81NDB1 D1 IO222NDB3 D2 IO222PDB3 D3 GAC2/IO223PDB3 D4 IO223NDB3 D5 GNDQ D6 IO23RSB0 D7 IO29RSB0 D8 IO33RSB0 D9 IO46RSB0 D10 IO52RSB0 D11 IO60RSB0 D12 GNDQ D13 IO80NDB1 D14 GBB2/IO79PDB1 D15 IO79NDB1 D16 IO82NSB1 E1 IO217PDB3 E2 IO218PDB3 E3 IO221NDB3 E4 IO221PDB3 E5 VMV0 E6 VCCIB0 E7 VCCIB0 E8 IO38RSB0 E9 IO47RSB0 E10 VCCIB0 E11 VCCIB0 E12 VMV1 FG256 Pin Number A3P1000 Function E13 GBC2/IO80PDB1 E14 IO83PPB1 E15 IO86PPB1 E16 IO87PDB1 F1 IO217NDB3 F2 IO218NDB3 F3 IO216PDB3 F4 IO216NDB3 F5 VCCIB3 F6 GND F7 VCC F8 VCC F9 VCC F10 VCC F11 GND F12 VCCIB1 F13 IO83NPB1 F14 IO86NPB1 F15 IO90PPB1 F16 IO87NDB1 G1 IO210PSB3 G2 IO213NDB3 G3 IO213PDB3 G4 GFC1/IO209PPB3 G5 VCCIB3 G6 VCC G7 GND G8 GND G9 GND G10 GND G11 VCC G12 VCCIB1 G13 GCC1/IO91PPB1 G14 IO90NPB1 G15 IO88PDB1 G16 IO88NDB1 H1 GFB0/IO208NPB3 H2 GFA0/IO207NDB3 FG256 Pin Number A3P1000 Function |