データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

Z25FG データシート(PDF) 1 Page - New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.

部品番号 Z25FG
部品情報  HIGH VOLTAGE RECTIFIERS
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  NJSEMI [New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.]
ホームページ  http://www.njsemi.com
Logo NJSEMI - New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.

Z25FG データシート(HTML) 1 Page - New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.

  Z25FG Datasheet HTML 1Page - New Jersey Semi-Conductor Products, Inc. Z25FG Datasheet HTML 2Page - New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image


同様の部品番号 - Z25FG

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Voltage Multipliers Inc...
Z25FG VMI-Z25FG Datasheet
98Kb / 2P
2,500 V - 10,000 V Rectifiers 0.50 A - 1.5 A Forward Current 200 ns Recovery Time
logo
New Jersey Semi-Conduct...
Z25FG NJSEMI-Z25FG Datasheet
98Kb / 2P
HIGH VOLTAGE RECTIFIERS
logo
Voltage Multipliers Inc...
Z25FG VMI-Z25FG Datasheet
97Kb / 2P
High Voltage Diodes - Axial Lead 300mA - 1500mA ??200ns ??Hermetic
Z25FG VMI-Z25FG_13 Datasheet
97Kb / 2P
High Voltage Diodes - Axial Lead 300mA - 1500mA ??200ns ??Hermetic
More results

同様の説明 - Z25FG

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
IXYS Corporation
UGE3126AY4 IXYS-UGE3126AY4 Datasheet
57Kb / 2P
High Voltage Rectifiers
logo
Semikron International
SI-E3000-1350-2.5 SEMIKRON-SI-E3000-1350-2.5 Datasheet
98Kb / 2P
High voltage rectifiers
SI-E3000-1350-2.5 SEMIKRON-SI-E3000-1350-2.5_06 Datasheet
102Kb / 2P
High voltage rectifiers
SI-E8000-3600-1.8 SEMIKRON-SI-E8000-3600-1.8_06 Datasheet
102Kb / 2P
High voltage rectifiers
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
R1200F BILIN-R1200F Datasheet
73Kb / 2P
HIGH VOLTAGE RECTIFIERS
logo
Shenzhen Luguang Electr...
3R12 LUGUANG-3R12 Datasheet
156Kb / 2P
High Voltage Rectifiers
logo
Diode Semiconductor Kor...
R1200 DSK-R1200 Datasheet
55Kb / 2P
HIGH VOLTAGE RECTIFIERS
3R12 DSK-3R12 Datasheet
64Kb / 2P
HIGH VOLTAGE RECTIFIERS
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
PR1600 BILIN-PR1600 Datasheet
264Kb / 2P
HIGH VOLTAGE RECTIFIERS
R1200 BILIN-R1200_15 Datasheet
256Kb / 2P
HIGH VOLTAGE RECTIFIERS
R2500 BILIN-R2500 Datasheet
275Kb / 2P
HIGH VOLTAGE RECTIFIERS
More results


Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com