データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

254740 データシート(PDF) 1 Page - ERNI Electronics

部品番号 254740
部品情報  M12 Gehauseteil
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ERNI [ERNI Electronics]
ホームページ  http://www.erni.com
Logo ERNI - ERNI Electronics

254740 データシート(HTML) 1 Page - ERNI Electronics

  254740 Datasheet HTML 1Page - ERNI Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
M 14x1
A
A
R9,5
254739
galv. Ni
ohne Dichtringfläche, für Abstand 9mm
/ distance 9mm
Ident.-Nr.
Oberfläche
Bemerkung
prior notice.
contact one of the ERNI companies
Date
06.09.2010
d
Index
MRDEZT
für Messerleiste
M12 Gehäuseteil
254740
2:1
Information:
Tolerances
Scale
All Dimensions
in mm
Class
I
Subject to modification without
A4
Designation
www.ERNI.com
before using.
Drawing will not be updated.
All rights reserved.
Only for Information.
To ensure that this is the latest
version of this drawing, please
SCHNITT A-A
für O-Ring 14x1
M 12x1
9,55
CuZn


同様の部品番号 - 254740

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Heyco.
25474B HEYCO-25474B Datasheet
156Kb / 1P
Heavy Duty Lockit P Clamps
More results

同様の説明 - 254740

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ERNI Electronics
254738 ERNI-254738 Datasheet
26Kb / 1P
M12 Gehauseteil
284075 ERNI-284075 Datasheet
27Kb / 1P
M8 Gehauseteil fur Messerleiste Abstand 13mm
284364 ERNI-284364 Datasheet
26Kb / 1P
M12 Gehauseteil fur Messerleiste 13 mm Abstand
284378 ERNI-284378 Datasheet
26Kb / 1P
M 12 Gehauseteil fur Messerleiste 13 mm Abstand
284410 ERNI-284410 Datasheet
28Kb / 1P
M8 Gehauseteil fur Messerleiste Abstand 9mm
394848 ERNI-394848 Datasheet
29Kb / 1P
M12 Gehauseteil fur Federleiste M12 / CAT6A
394862 ERNI-394862 Datasheet
26Kb / 1P
M12 Gehauseteil fur Messerl
254781 ERNI-254781 Datasheet
84Kb / 1P
M12, 5pin / M12, 5pin
100203210048 ERNI-100203210048 Datasheet
25Kb / 1P
M12 Gehauseteil
100303210063 ERNI-100303210063 Datasheet
29Kb / 1P
M12 Gehauseteil fur Federleiste M12
More results


Html Pages

1


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com