| データシートサーチシステム |
|
PIIX データシート(PDF) 115 Page - Intel Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PIIX データシート(HTML) 115 Page - Intel Corporation |
|
115 / 122 page ![]() E 82371FB (PIIX) AND 82371SB (PIIX3) 115 Name Pin # Type MIRQ0/IRQ0 147 O MIRQ1 (PIIX) USBCLK (PIIX3) 146 I/O NMI 135 O OSC 136 I PAR 186 O PCICLK 132 I PCIRST# (PIIX) PICRST#/ APICACK# (PIIX3) 128 O PHLDA# 110 I PHOLD# 109 O PIRQA# (PIIX) PIRQA# (PIIX3) 149 149 I I/O PIRQB# 150 I PIRQC# 151 I PIRQD# 152 I PWROK 126 I REFRESH# 31 I/O RSTDRV 28 O RTCALE 148 O RTCCS# 138 O SA0 69 I/O SA1 68 I/O SA2 67 I/O SA3 66 I/O SA4 63 I/O SA5 61 I/O SA6 59 I/O SA7 57 I/O SD0 17 I/O SD1 16 I/O Name Pin # Type SD2 14 I/O SD3 13 I/O SD4 11 I/O SD5 9 I/O SD6 8 I/O SD7 7 I/O SD8 92 I/O SD9 94 I/O SD10 96 I/O SD11 98 I/O SD12 100 I/O SD13 101 I/O SD14 102 I/O SD15 107 I/O SDIR 118 O SERR# 3 I SMEMR# 19 O SMEMW# 22 O SMI# 123 O SOE# 119 O SPKR 117 O STOP# 185 I/O STPCLK# 124 O SYSCLK 153 O TC 62 O TESTIN# (PIIX) TESTIN#/ APICREQ# (PIIX3) 134 I TRDY# 181 I/O VCC 27 V VCC 53 V |