![]() |
データシートサーチシステム |
|
2N2895 データシート(PDF) 2 Page - Central Semiconductor Corp |
|
|
2N2895 データシート(HTML) 2 Page - Central Semiconductor Corp |
2 / 3 page ![]() 2N2895 2N2896 2N2897 SILICON NPN TRANSISTORS TO-18 CASE - MECHANICAL OUTLINE LEAD CODE: 1) Emitter 2) Base 3) Collector MARKING: FULL PART NUMBER ELECTRICAL CHARACTERISTICS - Continued: (TA=25°C unless otherwise noted) 2N2895 2N2896 2N2897 SYMBOL TEST CONDITIONS MIN MAX MIN MAX MIN MAX UNITS fT VCE=10V, IC=50mA, f=20MHz 120 - 120 - 100 - MHz Cob VCB=10V, IE=0, f=100kHz - 15 - 15 - 15 pF Cib VBE=0.5V, IC=0, f=100kHz - 80 - 80 - 80 pF hfe VCE=5.0V, IC=5.0mA, f=1.0kHz 50 200 50 275 50 275 NF VCE=10V, IC=0.3mA, RS=500Ω, f=1.0kHz, BW=15kHz - 8.0 - - - - dB www.centr a lsemi.com R0 (6-August 2013) |
同様の部品番号 - 2N2895_15 |
|
同様の説明 - 2N2895_15 |
|
|
リンク URL |