データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2SK2975 データシート(PDF) 2 Page - Mitsubishi Electric Semiconductor

部品番号 2SK2975
部品情報  RF POWER MOS FET(VHF/UHF power amplifiers)
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  MITSUBISHI [Mitsubishi Electric Semiconductor]
ホームページ  http://www.mitsubishichips.com
Logo MITSUBISHI - Mitsubishi Electric Semiconductor

2SK2975 データシート(HTML) 2 Page - Mitsubishi Electric Semiconductor

  2SK2975 Datasheet HTML 1Page - Mitsubishi Electric Semiconductor 2SK2975 Datasheet HTML 2Page - Mitsubishi Electric Semiconductor 2SK2975 Datasheet HTML 3Page - Mitsubishi Electric Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
2SK2975
MITSUBISHI RF POWER MOS FET
Nov. ´97
1.5mm
46mm
C2
GR40-10
10pF
R1
CR10-562
5600
R2
CR10-562
5600
C7
GR40-102
1000pF
C4
GR40-10
10pF
C12
GR40-130
13pF
C13
GR40-102
1000pF
L1
4Turns AWG#26,
φ1.1
Enameled wire(mm)
C14
GR40-10
10pF
C1
GR40-102
1000pF
VGG
INPUT
VDD
OUTPUT
C5
GR40-102
1000pF
C6
10 µF 50V
C8
GR40-10
10pF
C9
GR40-102
1000pF
C10
10 µF 50V
C11
GR40-270
27pF
C3
GR40-310
31pF
12.5mm
12mm
22.5mm
16mm
3mm
3mm
PO, add VS. VDD
DRAIN SUPPLY VOLTAGE VDD(V)
4
34
5
8
16
20
10
28
32
30
26
24
22
18
14
12
10
3
6
7
9
36
38
40
42
44
46
48
50
70
30
40
0
60
50
20
10
80
90
100
IDS VS. VGS
VGS(V)
0
1.0
2.0
3.0
5.0
0.5
1.0
1.5
3.0
4.0
2.0
0
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
2.5
TYPICAL PERFORMANCE DATA
EQUIVALENT CIRCUIT
Note: Board material-glass epoxi substrate
micri strip line width=2.8mm,
ε r :4.8,t=1.6mm
IDS VS. VDS
VDS(V)
0
2
4
6
10
4
8
0
1
3
5
7
9
TC=25˚C
5.0V
4.5V
4.0V
3.5V
3.0V
2.5V
VGS=2.0V
5
3.5
4.0
3
2
1
4.5
VDS=9.6V
TC=25˚C
PO, add VS. Pin
INPUT POWER Pin (dBm)
0
8
34
12
24
16
20
0
32
28
32
30
26
24
22
18
14
12
10
4
4
16
20
26
40
60
70
0
90
100
80
50
10
PO
2
6
8
36
38
40
30
20
ηadd
2
6
10
14
18
22
28 30
11
12 13
ηadd
PO


同様の部品番号 - 2SK2975

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Toshiba Semiconductor
2SK2972 TOSHIBA-2SK2972 Datasheet
164Kb / 2P
   HIGH SPEED, HIGH VOLTAGE SWITCHING APPLICATIONS
logo
Mitsubishi Electric Sem...
2SK2973 MITSUBISHI-2SK2973 Datasheet
37Kb / 3P
   RF POWER MOS FET
2SK2974 MITSUBISHI-2SK2974 Datasheet
29Kb / 3P
   RF POWER MOS FET(VHF/UHF power amplifiers)
logo
Sanyo Semicon Device
2SK2976 SANYO-2SK2976 Datasheet
108Kb / 4P
   DC-DC Converter Applications
2SK2977 SANYO-2SK2977 Datasheet
42Kb / 4P
   DC/DC Converter Applications
More results

同様の説明 - 2SK2975

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Mitsubishi Electric Sem...
2SK2974 MITSUBISHI-2SK2974 Datasheet
29Kb / 3P
   RF POWER MOS FET(VHF/UHF power amplifiers)
RD06HVF1 MITSUBISHI-RD06HVF1 Datasheet
381Kb / 8P
   MOS FET type transistor specifically designed for VHF RF power amplifiers applications.
logo
NXP Semiconductors
MHW2821-1 NXP-MHW2821-1 Datasheet
204Kb / 6P
   UHF Silicon FET Power Amplifiers
Rev 2
CA901 NXP-CA901 Datasheet
236Kb / 4P
   The RF Line VHF/UHF CATV Amplifiers
CA901A NXP-CA901A Datasheet
236Kb / 4P
   The RF Line VHF/UHF CATV Amplifiers
logo
Motorola, Inc
MHW607-1 MOTOROLA-MHW607-1 Datasheet
81Kb / 6P
   The RF Line VHF Power Amplifiers
logo
Sanyo Semicon Device
2SK1739A SANYO-2SK1739A Datasheet
123Kb / 4P
   RF POWER MOS FET for UHF TV BROADCAST TRANSMITTER
logo
Hitachi Semiconductor
BB502M HITACHI-BB502M Datasheet
65Kb / 13P
   Build in Biasing Circuit MOS FET IC UHF/VHF RF Amplifier
BB501C HITACHI-BB501C Datasheet
71Kb / 13P
   Build in Biasing Circuit MOS FET IC UHF/VHF RF Amplifier
BB304M HITACHI-BB304M Datasheet
68Kb / 12P
   Build in Biasing Circuit MOS FET IC UHF/VHF RF Amplifier
More results


Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com